công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RZT7-03ZWS-KW0 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SICK AG

tên linh kiện RZT7-03ZWS-KW0
Giải thích chi tiết về linh kiện  SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

RZT7-03ZWS-KW0 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SICK AG

  RZT7-03ZWS-KW0 Datasheet HTML 1Page - SICK AG RZT7-03ZWS-KW0 Datasheet HTML 2Page - SICK AG RZT7-03ZWS-KW0 Datasheet HTML 3Page - SICK AG RZT7-03ZWS-KW0 Datasheet HTML 4Page - SICK AG RZT7-03ZWS-KW0 Datasheet HTML 5Page - SICK AG RZT7-03ZWS-KW0 Datasheet HTML 6Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
RZT7-03ZWS-KW0 | RZT7
SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
Ordering information
Type
Part no.
RZT7-03ZWS-KW0
1070871
Other models and accessories
www.sick.com/RZT7
Detailed technical data
Features
Cylinder type
T-slot
Cylinder types with adapter
Profile cylinder
Tie rod cylinder
Round body cylinder
Dovetail groove cylinder
SMC rail CDQ2
SMC rail ECDQ2
Housing length
32.5 mm
Output type
Reed
Switching frequency
± 400 Hz
Output function
NO
Electrical wiring
AC/DC 2-wire
Enclosure rating
IP65, IP67 1)
1) According to EN 60529.
Mechanics/electronics
Supply voltage
5 V AC/DC ... 230 V AC/DC 1)
Voltage drop
≤ 3.5 V
Continuous current Ia
≤ 100 mA 2)
Switching capacity
≤ 6 W
Protection class
II
Response sensitivity, typ.
3 mT
Overrun distance, typ.
10 mm
Reproducibility
≤ 0.1 mT 3)
Status indicator LED
Ambient operating temperature
–30 °C ... +70 °C
Shock and vibration resistance
30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
1) Limit values when operated in short-circuit protected network: max. 8 A.
2) AC.
3) Ub and Ta constant.
2
MAGNETIC CYLINDER SENSORS | SICK
Online data sheet | 2017-05-04 16:20:10
Subject to change without notice


Số phần tương tự - RZT7-03ZWS-KW0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
RZT7-03ZWS-KWB SICK-RZT7-03ZWS-KWB Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
More results

Mô tả tương tự - RZT7-03ZWS-KW0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
MZT8-03VNS-KU0 SICK-MZT8-03VNS-KU0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-2V8-N-KWDS02 SICK-MZT8-2V8-N-KWDS02 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-28VPS-KP0 SICK-MZT8-28VPS-KP0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT7-03VNS-KP0 SICK-MZT7-03VNS-KP0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT7-03VPS-KQ0 SICK-MZT7-03VPS-KQ0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KU0 SICK-RZT7-03ZRS-KU0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KWB SICK-RZT7-03ZRS-KWB Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-28VPS-KR0 SICK-MZT8-28VPS-KR0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-28VPS-KU0 SICK-MZT8-28VPS-KU0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZ2Q-FTZPS-KQ0 SICK-MZ2Q-FTZPS-KQ0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-03VPS-KR0 SICK-MZT8-03VPS-KR0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com