công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RZT7-03ZVO-KW0 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SICK AG

tên linh kiện RZT7-03ZVO-KW0
Giải thích chi tiết về linh kiện  SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

RZT7-03ZVO-KW0 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SICK AG

  RZT7-03ZVO-KW0 Datasheet HTML 1Page - SICK AG RZT7-03ZVO-KW0 Datasheet HTML 2Page - SICK AG RZT7-03ZVO-KW0 Datasheet HTML 3Page - SICK AG RZT7-03ZVO-KW0 Datasheet HTML 4Page - SICK AG RZT7-03ZVO-KW0 Datasheet HTML 5Page - SICK AG RZT7-03ZVO-KW0 Datasheet HTML 6Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
RZT7-03ZVO-KW0 | RZT7
SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
Housing material
Plastic
Connection type
Cable, 2-wire, 2 m
Cable material
PVC
Conductor cross-section
0.12 mm²
1) Limit values when operated in short-circuit protected network: max. 8 A.
2) AC.
3) Ub and Ta constant.
Classifications
ECl@ss 5.0
27270104
ECl@ss 5.1.4
27270104
ECl@ss 6.0
27270104
ECl@ss 6.2
27270104
ECl@ss 7.0
27270104
ECl@ss 8.0
27270104
ECl@ss 8.1
27270104
ECl@ss 9.0
27270104
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
UNSPSC 16.0901
39122230
Connection diagram
Cd-037
brn
blu
+ (L+) / L1
- (M) / N
Functional principle
2017-05-04 16:20:10 | Online data sheet
Subject to change without notice
MAGNETIC CYLINDER SENSORS | SICK
3


Số phần tương tự - RZT7-03ZVO-KW0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
RZT7-03ZRS-KP0 SICK-RZT7-03ZRS-KP0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KQ0 SICK-RZT7-03ZRS-KQ0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KR0 SICK-RZT7-03ZRS-KR0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KU0 SICK-RZT7-03ZRS-KU0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KUB SICK-RZT7-03ZRS-KUB Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
More results

Mô tả tương tự - RZT7-03ZVO-KW0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
MZT8-03VNS-KU0 SICK-MZT8-03VNS-KU0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-2V8-N-KWDS02 SICK-MZT8-2V8-N-KWDS02 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-28VPS-KP0 SICK-MZT8-28VPS-KP0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT7-03VNS-KP0 SICK-MZT7-03VNS-KP0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT7-03VPS-KQ0 SICK-MZT7-03VPS-KQ0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KU0 SICK-RZT7-03ZRS-KU0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
RZT7-03ZRS-KWB SICK-RZT7-03ZRS-KWB Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-28VPS-KR0 SICK-MZT8-28VPS-KR0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-28VPS-KU0 SICK-MZT8-28VPS-KU0 Datasheet
1Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZ2Q-FTZPS-KQ0 SICK-MZ2Q-FTZPS-KQ0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
MZT8-03VPS-KR0 SICK-MZT8-03VPS-KR0 Datasheet
2Mb / 6P
   SENSORS FOR T-SLOT CYLINDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com