công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS71108AJ-10 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện GS71108AJ-10
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

GS71108AJ-10 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GS71108AJ-10 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers GS71108AJ-10 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
Rev: 1.04a 10/2002
7/14
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS71108ATP/J/SJ/U
* These parameters are sampled and are not 100% tested
Write Cycle
Parameter
Symbol
-7
-8
-10
-12
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Write cycle time
tWC
7
8
10
12
ns
Address valid to end of write
tAW
5
5.5
7
8
ns
Chip enable to end of write
tCW
5
5.5
7
8
ns
Data set up time
tDW
3
4
5
6
ns
Data hold time
tDH
0
0
0
0
ns
Write pulse width
tWP
5
5.5
7
8
ns
Address set up time
tAS
0
0
0
0
ns
Write recovery time (WE)
tWR
0—0—0—0—
ns
Write recovery time (CE)
tWR1
0
—0—0—0—
ns
Output Low Z from end of write
tWLZ*
3—3—3—3—
ns
Write to output in High Z
tWHZ*
—3—
3.5
—4—5
ns


Số phần tương tự - GS71108AJ-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108AJ-10 ETC2-GS71108AJ-10 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71108AJ-10I ETC2-GS71108AJ-10I Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS71108AJ-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71208TP GSI-GS71208TP Datasheet
382Kb / 11P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71116TP ETC1-GS71116TP Datasheet
220Kb / 15P
   1Mb Asynchronous SRAM
GS71116ATP ETC1-GS71116ATP Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71116AU-10I GSI-GS71116AU-10I Datasheet
122Kb / 14P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N01L83W2A ONSEMI-N01L83W2A Datasheet
527Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 10
logo
GSI Technology
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS73024B-10 ETC-GS73024B-10 Datasheet
218Kb / 11P
   128K X 24 3MB ASYNCHRONOUS SRAM
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com