công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74FCT574CTLBG8 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74FCT574CTLBG8
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74FCT574CTLBG8 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Device Technology

  74FCT574CTLBG8 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74FCT574CTLBG8 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74FCT574CTLBG8 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74FCT574CTLBG8 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74FCT574CTLBG8 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74FCT574CTLBG8 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 74FCT574CTLBG8 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MILITARYANDINDUSTRIALTEMPERATURERANGES
6
IDT54/74FCT574T/AT/CT
FASTCMOSOCTALDREGISTERS(3-STATE)
Pulse
Generator
R T
D.U.T
.
V CC
VIN
C L
VOUT
50pF
500W
500W
7.0V
3V
1.5V
0V
3V
1.5V
0V
3V
1.5V
0V
3V
1.5V
0V
DATA
INPUT
TIMING
INPUT
ASYNCHRONOUS CONTROL
PRESET
CLEAR
ETC.
SYNCHRONOUS CONTROL
tSU
tH
tREM
tSU
tH
HIGH-LOW-HIGH
PULSE
LOW-HIGH-LOW
PULSE
tW
1.5V
1.5V
SAME PHASE
INPUT TRANSITION
3V
1.5V
0V
1.5V
VOH
tPLH
OUTPUT
OPPOSITE PHASE
INPUT TRANSITION
3V
1.5V
0V
tPLH
tPHL
tPHL
VOL
CONTROL
INPUT
3V
1.5V
0V
3.5V
0V
OUTPUT
NORMALLY
LOW
OUTPUT
NORMALLY
HIGH
SWITCH
CLOSED
SWITCH
OPEN
VOL
0.3V
0.3V
tPLZ
tPZL
tPZH
tPHZ
3.5V
0V
1.5V
1.5V
ENABLE
DISABLE
VOH
PRESET
CLEAR
CLOCK ENABLE
ETC.
Octal Link
Octal Link
Octal Link
Octal Link
Octal Link
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
Propagation Delay
Test Circuits for All Outputs
Enable and Disable Times
Set-Up, Hold, and Release Times
Pulse Width
NOTES:
1. Diagram shown for input Control Enable-LOW and input Control Disable-HIGH.
2. Pulse Generator for All Pulses: Rate
≤ 1.0MHz; tF ≤ 2.5ns; tR ≤ 2.5ns.
Test
Switch
Open Drain
Disable Low
Closed
Enable Low
All Other Tests
Open
SWITCH POSITION
DEFINITIONS:
CL = Load capacitance: includes jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance: should be equal to ZOUT of the Pulse Generator.


Số phần tương tự - 74FCT574CTLBG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
74FCT574 NSC-74FCT574 Datasheet
145Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with TRI-STATE Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74FCT574CTLBG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT5474FCT374A IDT-IDT5474FCT374A Datasheet
91Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT54 IDT-IDT54 Datasheet
57Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74FCT374T PERICOM-PI74FCT374T Datasheet
163Kb / 9P
   Fast CMOS Octal D Registers (3-State)
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT574 IDT-IDT74FCT574 Datasheet
144Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT374DB IDT-IDT54FCT374DB Datasheet
88Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
7130LA55P IDT-7130LA55P Datasheet
88Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT74FCT646T IDT-IDT74FCT646T Datasheet
189Kb / 9P
   FAST CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT74FCT3574 IDT-IDT74FCT3574 Datasheet
108Kb / 7P
   3.3V CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT74FCT2374AT IDT-IDT74FCT2374AT Datasheet
74Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTER (3-STATE)
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT2374AT RENESAS-IDT74FCT2374AT Datasheet
244Kb / 8P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTER (3-STATE)
SEPTEMBER 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com