công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74FCT574ATDBG8 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74FCT574ATDBG8
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74FCT574ATDBG8 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Integrated Device Technology

  74FCT574ATDBG8 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74FCT574ATDBG8 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74FCT574ATDBG8 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74FCT574ATDBG8 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74FCT574ATDBG8 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74FCT574ATDBG8 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 74FCT574ATDBG8 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
MILITARYANDINDUSTRIALTEMPERATURERANGES
IDT54/74FCT574T/AT/CT
FASTCMOSOCTALDREGISTERS(3-STATE)
7
ORDERING INFORMATION
XX
Temp. Range
FCT
XXXX
Device Type
XX
Package
X
Process
Fast CMOS Octal D Register
574T
574AT
574CT
SO
Q
Industrial Options
Small Outline IC (PSG20)
Quarter-size Small Outline Package (PCG20)
D
L
Military Options
CERDIP (CD20)
Leadless Chip Carrier (LC20)
Blank
B
Industrial
MIL-STD-883, Class B
54
74
−55°C to +125°C
−40°C to +85°C
Tube
Tape and Reel
Blank
8
X
Green
G
X
CORPORATE HEADQUARTERS
for SALES:
for Tech Support:
6024 Silver Creek Valley Road
800-345-7015 or 408-284-8200
logichelp@idt.com
San Jose, CA 95138
fax: 408-284-2775
www.idt.com
Datasheet Document History
10/10/2009
Pg. 7
Updated the ordering information by removing the "IDT" notation and non RoHS part.
11/17/2016
Pg. 7
Updated the ordering information by adding detailed package information and Tape & Reel.


Số phần tương tự - 74FCT574ATDBG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
74FCT574 NSC-74FCT574 Datasheet
145Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with TRI-STATE Outputs
More results

Mô tả tương tự - 74FCT574ATDBG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT5474FCT374A IDT-IDT5474FCT374A Datasheet
91Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT54 IDT-IDT54 Datasheet
57Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74FCT374T PERICOM-PI74FCT374T Datasheet
163Kb / 9P
   Fast CMOS Octal D Registers (3-State)
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT574 IDT-IDT74FCT574 Datasheet
144Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT374DB IDT-IDT54FCT374DB Datasheet
88Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
7130LA55P IDT-7130LA55P Datasheet
88Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT74FCT646T IDT-IDT74FCT646T Datasheet
189Kb / 9P
   FAST CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT74FCT3574 IDT-IDT74FCT3574 Datasheet
108Kb / 7P
   3.3V CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE)
IDT74FCT2374AT IDT-IDT74FCT2374AT Datasheet
74Kb / 7P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTER (3-STATE)
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT2374AT RENESAS-IDT74FCT2374AT Datasheet
244Kb / 8P
   FAST CMOS OCTAL D REGISTER (3-STATE)
SEPTEMBER 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com