công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MDA0336E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - MagnaChip Semiconductor.

tên linh kiện MDA0336E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Common-Drain N-Channel Trench MOSFET 30V, 9A, 9.5m(ohm)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MGCHIP [MagnaChip Semiconductor.]
Trang chủ  http://www.magnachip.co.kr
Logo MGCHIP - MagnaChip Semiconductor.

MDA0336E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - MagnaChip Semiconductor.

  MDA0336E Datasheet HTML 1Page - MagnaChip Semiconductor. MDA0336E Datasheet HTML 2Page - MagnaChip Semiconductor. MDA0336E Datasheet HTML 3Page - MagnaChip Semiconductor. MDA0336E Datasheet HTML 4Page - MagnaChip Semiconductor. MDA0336E Datasheet HTML 5Page - MagnaChip Semiconductor.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Dec 2014. Version 1.0
MagnaChip Semiconductor Ltd.
3
Fig.3 Transfer Characteristics
Fig.1 On-Region Characteristics
Fig.4 On-Resistance Variation with
Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
5
10
15
20
T
A=25
oC
V
GS, Gate To Source Voltage [V]
0
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
3.5V
3.0V
2.0V
2.5V
V
GS = 4.5V
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
1
10
T
A=25
oC
* Notes
V
GS=0V
V
SD, Source-Drain Voltage [V]
Fig.2 On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage
Fig.6 Capacitance Characteristics
Fig.5 Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
and Temperature
0
10
20
30
40
50
0
5
10
15
20
3.5V
3.0V
V
GS = 4.5V
I
D, Drain Current [A]
-50
0
50
100
150
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
T
J, Junction Temperature (،ة)
0
5
10
15
20
500
1000
1500
2000
C
iss = Cgs + Cgd (Cds = shorted)
C
oss = Cds + Cgd
C
rss = Cgd
* Notes ;
1. V
GS = 0 V
2. f = 1 MHz
C
rss
C
oss
C
iss
V
DS [V]


Số phần tương tự - MDA0336E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eaton All Rights Reserv...
MDA EATON-MDA Datasheet
344Kb / 2P
   Time-delay ceramic tube fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
MDA-1 COOPER-MDA-1 Datasheet
109Kb / 2P
   MDA Series, Time Delay, Ceramic Tube
MDA-1-1/2-R COOPER-MDA-1-1/2-R Datasheet
280Kb / 2P
   1/4? x 1 1/4? Ceramic Tube Fuses
logo
Eaton All Rights Reserv...
MDA-1-1/2-R EATON-MDA-1-1/2-R Datasheet
344Kb / 2P
   Time-delay ceramic tube fuses
logo
Cooper Bussmann, Inc.
MDA-1-12 COOPER-MDA-1-12 Datasheet
109Kb / 2P
   MDA Series, Time Delay, Ceramic Tube
More results

Mô tả tương tự - MDA0336E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDS1654 MGCHIP-MDS1654 Datasheet
735Kb / 6P
   Single N-Channel Trench MOSFET 30V, 15A, 9.5m(ohm)
MDCA0418E MGCHIP-MDCA0418E Datasheet
653Kb / 6P
   Common-Drain N-Channel Trench MOSFET 24V, 7A, 20m(ohm)
MDCA0338E MGCHIP-MDCA0338E Datasheet
1,017Kb / 6P
   Common-Drain N-Channel Trench MOSFET 24V, 10A, 11.6m(ohm)
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOCR36330 AOSMD-AOCR36330 Datasheet
413Kb / 5P
   30V Common-Drain Dual N-Channel MOSFET
Rev.1.0: March 2020
AOCR32326 AOSMD-AOCR32326 Datasheet
632Kb / 6P
   30V Common-Drain Dual N-Channel MOSFET
Rev.1.0: July 2019
AOCA32301 AOSMD-AOCA32301 Datasheet
549Kb / 5P
   30V Common-Drain Dual N-Channel MOSFET
Rev.1.0: July 2020
logo
E-CMOS Corporation
EC733616 E-CMOS-EC733616 Datasheet
589Kb / 6P
   30V,9A,N-Channel MOSFET
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDWC0340EB MGCHIP-MDWC0340EB Datasheet
1Mb / 6P
   Common-Drain Dual N-Channel Trench MOSFET 12V, 13.6A, 2.5 m(ohm)
MDWC0337E MGCHIP-MDWC0337E Datasheet
976Kb / 6P
   Common-Drain Dual N-Channel Trench MOSFET 20V,6.4A,8.3 m(ohm)
logo
Nexperia B.V. All right...
PMCM650CUNE NEXPERIA-PMCM650CUNE Datasheet
404Kb / 18P
   20 V, Common Drain N-channel Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com