công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện SS12
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SS12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  SS12 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SS12 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
0.1
1.0
.01
10
50
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (S
S12 THRU SS120)
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
350
300
250
200
150
100
50
0
10
5
15
25
20
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
3.0
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
AMBIENT TEMPERATURE ( C)
.1
1.0
10
100
FIG.3 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0
20
40
60
80
100 120 140
.01
Tj=75 C
Tj=25 C
Tj=25 C
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
10
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
SS
18
~S
S12
0


Số phần tương tự - SS12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SS12 PANJIT-SS12 Datasheet
117Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SS12 SAMYANG-SS12 Datasheet
739Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12 PANJIT-SS12 Datasheet
66Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SS12 JINGHENG-SS12 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
SS12 WTE-SS12 Datasheet
45Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results

Mô tả tương tự - SS12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SS115 ETC-SS115 Datasheet
48Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
SM120A UNIOHM-SM120A Datasheet
66Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM120A SECOS-SM120A Datasheet
142Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120A SECOS-SM120A_15 Datasheet
676Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120AF SECOS-SM120AF_15 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SS12F DGNJDZ-SS12F Datasheet
341Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS120-200V-DO-214AC DGNJDZ-SS120-200V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS13-1A-30V-DO-214AC DGNJDZ-SS13-1A-30V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5818.1A-DO-213AB DGNJDZ-SM5818.1A-DO-213AB Datasheet
237Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK12 DGNJDZ-SK12 Datasheet
144Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5817 DGNJDZ-SM5817 Datasheet
203Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com