công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA0612JRX5R0BB121 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện CA0612JRX5R0BB121
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

CA0612JRX5R0BB121 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - YAGEO Corporation

Back Button CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 10Page - YAGEO Corporation CA0612JRX5R0BB121 Datasheet HTML 11Page - YAGEO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
www.yageo.com
Nov. 10, 2015 V.4
Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors
7
17
Product specification
4C-Array
NP0/X7R/Y5V
16 V to 50 V
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
4
4C
C--A
AR
RR
RA
AY
Y D
DIIE
EL
LE
EC
CT
TR
RIIC
C C
CA
AP
PA
AC
CIIT
TO
OR
RS
S;; N
NIIS
SN
N T
TE
ER
RM
MIIN
NA
AT
TIIO
ON
NS
S
Unless otherwise stated all electrical values apply at an ambient temperature of 20±1 °C, an atmospheric
pressure of 86 to 106 kPa, and a relative humidity of 63 to 67%.
DESCRIPTION
VALUE
Capacitance range
10 pF to 100 nF
Rated voltage
NP0
50 V
X7R
16 V to 50 V
Y5V
0612: 25 V
Capacitance tolerance
NP0
± 5%, ± 10%
X7R
± 10%, ± 20%
Y5V
–20% to +80%
Dissipation factor (D.F.)
NP0
≤ 0.1%
X7R
16 V ≤ 3.5%, 25V ≤ 2.5%, 50V ≤ 2.5%
0508/12nF~100nF/16V, Df ≤5%
Y5V
0508 ≤ 9%, 0612 ≤ 7%
Insulation resistance after 1 minute at Ur (DC)
Rins ≥ 10 GΩ or Rins × Cr ≥ 500 seconds whichever is less
Maximum capacitance change as a function of temperature
(temperature characteristic/coefficient):
NP0
± 30 ppm/°C
X7R
± 15%
Y5V
+22% to –82%
Operating temperature range:
NP0
–55 °C to +125 °C
X7R
–55 °C to +125 °C
Y5V
–30 °C to +85 °C
Table 6


Số phần tương tự - CA0612JRX5R0BB121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
CA0612JRX7R7BB473 YAGEO-CA0612JRX7R7BB473 Datasheet
391Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CA0612JRX7R7BN473 YAGEO-CA0612JRX7R7BN473 Datasheet
391Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CA0612JRX7R8BB473 YAGEO-CA0612JRX7R8BB473 Datasheet
391Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CA0612JRX7R8BN473 YAGEO-CA0612JRX7R8BN473 Datasheet
391Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CA0612JRX7R9BB473 YAGEO-CA0612JRX7R9BB473 Datasheet
391Kb / 17P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
More results

Mô tả tương tự - CA0612JRX5R0BB121

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
1489800 YAGEO-1489800 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC1206JRNPOBBN100 YAGEO-CC1206JRNPOBBN100 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402KRX7R9BB332 YAGEO-CC0402KRX7R9BB332 Datasheet
518Kb / 21P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402KRX7R9BB221 YAGEO-CC0402KRX7R9BB221 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0402JRNPO9BN330 YAGEO-CC0402JRNPO9BN330 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0603KRX7R9BB332 YAGEO-CC0603KRX7R9BB332 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0805KRX7R0BB102 YAGEO-CC0805KRX7R0BB102 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0201BRNPO7BN121 YAGEO-CC0201BRNPO7BN121 Datasheet
1Mb / 14P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC0603CRNPO9BN1R0 YAGEO-CC0603CRNPO9BN1R0 Datasheet
395Kb / 15P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
CC1206KRX7RABB103 YAGEO-CC1206KRX7RABB103 Datasheet
501Kb / 20P
   SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com