công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A225E bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3A225E
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3A225E bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A225E_17 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3A225E_17 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 37 page
background image
Control
Logic
Channel OFF
VIN
VOUT
VDD
Channel ON
Ron= (VSLEEVE_SENSE/RING2_SENSE )/
(ISLEEVE/RING2 )
IMIC
VSLEEVE_SENSE/
VRING2_SENSE
VDD
Control
Logic
S1 Switches
Channel ON
Ron= VSLEEVE/RING2 / IGND
IGND
VSLEEVE/RING2
VDD
Control
Logic
FET1 or FET2
TS3A225E
SCDS329A – AUGUST 2012 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
PARAMEER MEASUREMENT INFORMATION
Figure 3. FET1/FET2 On Resistance Measurement
Figure 4. S1 Switch On Resistance Measurement
Figure 5. Switch Off Leakage Current Measurement
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TS3A225E


Số phần tương tự - TS3A225E_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A225ERTER TI1-TS3A225ERTER Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A225ERTER TI1-TS3A225ERTER Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A225EYFFR TI1-TS3A225EYFFR Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A225EYFFR TI1-TS3A225EYFFR Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS3A225E_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A225E TI1-TS3A225E Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A225E TI1-TS3A225E Datasheet
552Kb / 10P
[Old version datasheet]   AUTONOMOUS AUDIO HEADSET SWITCH
TS3A226E TI1-TS3A226E Datasheet
284Kb / 11P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch
TS3A226AE TI-TS3A226AE Datasheet
733Kb / 11P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A226AE TI1-TS3A226AE_14 Datasheet
735Kb / 12P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Headset Switch with Reduced GND Switch RON and FM Capability
TS3A227E TI1-TS3A227E Datasheet
1Mb / 59P
[Old version datasheet]   Autonomous Audio Accessory Detection and Configuration Switch
logo
C-Media Electronics
CM6400X1 CMEDIA-CM6400X1 Datasheet
1Mb / 43P
   USB Surround Headset Solution with Xear??Gaming Audio Driver
logo
Shenzhenshi YONGFUKANG ...
AX4853 YONGFUKANG-AX4853 Datasheet
820Kb / 14P
   AX4853 Single Channel 1.5W/Stereo Headset 300mW Audio Amplifier
logo
Ultralife Corporation.
SOCOM-X ULTRALIFE-SOCOM-X Datasheet
742Kb / 2P
   Headset Series
20 May 2010 Rev A
logo
celduc-relais
P3S79129 CELDUC-P3S79129 Datasheet
890Kb / 6P
   AUTONOMOUS Safety Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com