công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS1060XFL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SS1060XFL
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS1060XFL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pan Jit International Inc.

  SS1060XFL Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
PSS1060XFL
April 7,2016-REV.01
Page 4
For example :
RB500V-40_R2_00001
˙Serial number
˙
˙Version code means HF
Part No.
˙Packing size code means 13"
˙Packing type means T/R
Packing Code XX
Version Code XXXXX
Packing type
1
st
Code
Packing size code
2
nd
Code
HF or
RoHS
1
st
Code
2
nd~5th
Code
Tape and Ammunition
Box (T/B)
A
N/A
0
HF
0
serial
number
Tape and Reel (T/R)
R
7"
1
RoHS
1
serial
number
Bulk Packing (B/P)
B
13"
2
Tube Packing (T/P)
T
26mm
X
Tape and Reel (Right Oriented)
(TRR)
S
52mm
Y
Tape and Reel (Left Oriented)
(TRL)
L
PANASERT T/B
CATHODE UP (PBCU)
U
FORMING
F
PANASERT T/B
CATHODE DOWN (PBCD)
D
PART NO PACKING CODE VERSION
Part No Packing Code
Package Type
Packing Type
Marking
Version
SS1060XFL_R1_00001
SOD-123FL
3K pcs / 7
” reel
6X
Halogen free
SS1060XFL_R2_00001
SOD-123FL
10K pcs / 13
” reel
6X
Halogen free


Số phần tương tự - SS1060XFL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SS1060XFL-AU PANJIT-SS1060XFL-AU Datasheet
144Kb / 5P
   ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
October 9,2018-REV.00
SS1060XFL-AU_R1_000A1 PANJIT-SS1060XFL-AU_R1_000A1 Datasheet
144Kb / 5P
   ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
October 9,2018-REV.00
More results

Mô tả tương tự - SS1060XFL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SVT12150UB PANJIT-SVT12150UB_16 Datasheet
400Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT15100UB PANJIT-SVT15100UB_16 Datasheet
400Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT15120U PANJIT-SVT15120U_16 Datasheet
399Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SBT40100UDC PANJIT-SBT40100UDC Datasheet
276Kb / 4P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT2080UA PANJIT-SVT2080UA Datasheet
256Kb / 4P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT20150U PANJIT-SVT20150U_16 Datasheet
399Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRT5100UF PANJIT-SRT5100UF_16 Datasheet
261Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVM860U PANJIT-SVM860U_16 Datasheet
285Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SBT30100UFYT PANJIT-SBT30100UFYT Datasheet
282Kb / 5P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRT880XF PANJIT-SRT880XF_16 Datasheet
364Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT20120U PANJIT-SVT20120U Datasheet
227Kb / 5P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com