công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS0520_R2_00001 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SS0520_R2_00001
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS0520_R2_00001 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SS0520_R2_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS0520_R2_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS0520_R2_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS0520_R2_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS0520_R2_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PAGE . 3
April 25,2016­REV.05
SS0520~SS0540
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION
• Packing information
T/R - 10K per 13" plastic Reel
T/R - 3K per 7" plastic Reel


Số phần tương tự - SS0520_R2_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SS0520-T1 WTE-SS0520-T1 Datasheet
46Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS0520-T1 WTE-SS0520-T1 Datasheet
51Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS0520-T3 WTE-SS0520-T3 Datasheet
46Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS0520FL WTE-SS0520FL Datasheet
51Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Pan Jit International I...
SS0520FL PANJIT-SS0520FL Datasheet
116Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
More results

Mô tả tương tự - SS0520_R2_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BAT42WS PANJIT-BAT42WS Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
SD103AWS PANJIT-SD103AWS Datasheet
56Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSS42U TSC-TSS42U_14 Datasheet
186Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier
logo
Pan Jit International I...
BAT54TG PANJIT-BAT54TG_09 Datasheet
111Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT42W PANJIT-BAT42W_16 Datasheet
211Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54 PANJIT-BAT54_16 Datasheet
147Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54FN2 PANJIT-BAT54FN2_16 Datasheet
191Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54FN2-AU PANJIT-BAT54FN2-AU Datasheet
194Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54STB-AU PANJIT-BAT54STB-AU_16 Datasheet
246Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54TB PANJIT-BAT54TB_16 Datasheet
279Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54TM PANJIT-BAT54TM_16 Datasheet
146Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com