công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS0130UFN2B_R1_00001 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SS0130UFN2B_R1_00001
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS0130UFN2B_R1_00001 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pan Jit International Inc.

  SS0130UFN2B_R1_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS0130UFN2B_R1_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS0130UFN2B_R1_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS0130UFN2B_R1_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS0130UFN2B_R1_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. SS0130UFN2B_R1_00001 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
PAGE . 5
April 19,2016-REV.01
SS0130UFN2B
Part No_packing code_Version
SS0130UFN2B_R1_00001
For example :
RB500V-40_R2_00001
Part No.
Serial number
Version code means HF
Packing size code means 13"
Packing type means T/R
Packing Code XX
Version Code XXXXX
Packing type
1st Code
Packing size code
2nd Code HF or RoHS 1st Code 2nd~5th Code
Tape and Ammunition Box
(T/B)
A
N/A
0
HF
0
serial number
Tape and Reel
(T/R)
R
7"
1
RoHS
1
serial number
Bulk Packing
(B/P)
B
13"
2
Tube Packing
(T/P)
T
26mm
X
Tape and Reel (Right Oriented)
(TRR)
S
52mm
Y
Tape and Reel (Left Oriented)
(TRL)
L
PANASERT T/B CATHODE UP
(PBCU)
U
FORMING
F
PANASERT T/B CATHODE DOWN
(PBCD)
D


Số phần tương tự - SS0130UFN2B_R1_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SS0130UFN2B PANJIT-SS0130UFN2B Datasheet
96Kb / 5P
   Fast switching speed
More results

Mô tả tương tự - SS0130UFN2B_R1_00001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BAT42WS PANJIT-BAT42WS Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
SD103AWS PANJIT-SD103AWS Datasheet
56Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSS42U TSC-TSS42U_14 Datasheet
186Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier
logo
Pan Jit International I...
BAT54TG PANJIT-BAT54TG_09 Datasheet
111Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT42W PANJIT-BAT42W_16 Datasheet
211Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54 PANJIT-BAT54_16 Datasheet
147Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54FN2 PANJIT-BAT54FN2_16 Datasheet
191Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54FN2-AU PANJIT-BAT54FN2-AU Datasheet
194Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54STB-AU PANJIT-BAT54STB-AU_16 Datasheet
246Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54TB PANJIT-BAT54TB_16 Datasheet
279Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54TM PANJIT-BAT54TM_16 Datasheet
146Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com