công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA7805CKCS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UA7805CKCS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed Positive Voltage Regulators
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UA7805CKCS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UA7805CKCS Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UA7805CKCS Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 26 page
background image
KTE (PowerFLEX ) PACKAGE
(TOP VIEW)
TM
OUTPUT
COMMON
INPUT
KTT (TO-263) PACKAGE
(TOP VIEW)
OUTPUT
COMMON
INPUT
KC (TO-220) PACKAGE
(TOP VIEW)
COMMON
OUTPUT
INPUT
COMMON
OUTPUT
KCS OR KCT (TO-220) PACKAGE
(TOP VIEW)
INPUT
OB
SO
LET
E
OB
SO
LET
E
uA7805, uA7808, uA7810
uA7812, uA7815, uA7824
www.ti.com
SLVS056P – MAY 1976 – REVISED JANUARY 2015
6 Pin Configuration and Functions
Pin Functions
PIN
TYPE
DESCRIPTION
NAME
NO.
COMMON
2
Ground
INPUT
1
I
Supply Input
OUTPUT
3
O
Voltage Output
Copyright © 1976–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: uA7805 uA7808 uA7810 uA7812 uA7815 uA7824


Số phần tương tự - UA7805CKCS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA7805CKCS TI-UA7805CKCS Datasheet
697Kb / 19P
[Old version datasheet]   POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA7805CKCS TI-UA7805CKCS Datasheet
697Kb / 19P
[Old version datasheet]   POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA7805CKCS TI1-UA7805CKCS Datasheet
807Kb / 7P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
UA7805CKCS TI1-UA7805CKCS Datasheet
122Kb / 12P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
UA7805CKCS TI1-UA7805CKCS Datasheet
807Kb / 23P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results

Mô tả tương tự - UA7805CKCS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UA7812CKCSE3 TI-UA7812CKCSE3 Datasheet
807Kb / 23P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
UA7805CKCSE3 TI1-UA7805CKCSE3 Datasheet
807Kb / 23P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
UA7805CKCT TI1-UA7805CKCT Datasheet
807Kb / 7P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
UA7808 TI1-UA7808_16 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Fixed Positive Voltage Regulators
UA7800 TI1-UA7800_12 Datasheet
122Kb / 12P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Diotec Semiconductor
DI78M05UAB DIOTEC-DI78M05UAB Datasheet
721Kb / 3P
   Positive Fixed Voltage Regulators Positive Festspannungs-Regler
Version 2021-09-30
logo
Motorola, Inc
MC7800 MOTOROLA-MC7800 Datasheet
278Kb / 16P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC78T00 ONSEMI-MC78T00 Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
REV 1
logo
Motorola, Inc
LM340 MOTOROLA-LM340 Datasheet
205Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MCT7800 MOTOROLA-MCT7800 Datasheet
224Kb / 12P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com