công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5V41235NLGI bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 5V41235NLGI
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 OUTPUT PCIE GEN1/2/3 SYNTHESIZER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

5V41235NLGI bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Device Technology

Back Button 5V41235NLGI Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology 5V41235NLGI Datasheet HTML 10Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
5V41235
2 OUTPUT PCIE GEN1/2/3 SYNTHESIZER
IDT® 2 OUTPUT PCIE GEN1/2/3 SYNTHESIZER
6
5V41235
MAY 5, 2017
Vdiff
Vp-p
Vcm
R1
R2
R3
R4
Note
0.45v
0.22v
1.08
33
150
100
100
0.58
0.28
0.6
33
78.7
137
100
0.80
0.40
0.6
33
78.7
none
100
ICS874003i-02 input compatible
0.60
0.3
1.2
33
174
140
100
Standard LVDS
R1a = R1b = R1
R2a = R2b = R2
Alternative Termination for LVDS and other Common Differential Signals (figure 3)
HCSL Output Buffer
L1
L1'
R1b
L2
L2'
R1a
L4'
L4
L3
R2a
R2b
Down Device
REF_CLK Input
Figure 3
L3'
R3
R4
Component
Value
Note
R5a, R5b
8.2K 5%
R6a, R6b
1K 5%
Cc
0.1 µF
Vcm
0.350 volt s
Cable Connected AC Coupled Application (figure 4)
PCIe Device
REF_CLK Input
Figure 4
R5a
L4'
L4
3.3 Volts
R5b
R6a
R6b
Cc
Cc


Số phần tương tự - 5V41235NLGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
5V41235NLGI RENESAS-5V41235NLGI Datasheet
496Kb / 19P
   2 OUTPUT PCIE GEN1/2/3 SYNTHESIZER
Mar 2020
More results

Mô tả tương tự - 5V41235NLGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
5V41315 RENESAS-5V41315 Datasheet
750Kb / 17P
   2 OUTPUT PCIE GEN1-2-3 SYNTHESIZER
Mar 2020
logo
Integrated Device Techn...
IDT5V41315 IDT-IDT5V41315 Datasheet
310Kb / 16P
   2 OUTPUT PCIE GEN1-2-3 SYNTHESIZER
logo
Renesas Technology Corp
5V41235 RENESAS-5V41235 Datasheet
496Kb / 19P
   2 OUTPUT PCIE GEN1/2/3 SYNTHESIZER
Mar 2020
logo
Integrated Device Techn...
5V41065PGG IDT-5V41065PGG Datasheet
133Kb / 12P
   2 OUTPUT PCIE GEN1/2 SYNTHESIZER
logo
Renesas Technology Corp
5V41065 RENESAS-5V41065 Datasheet
499Kb / 19P
   2 OUTPUT PCIE GEN1/2 SYNTHESIZER
Mar 2020
logo
Integrated Device Techn...
IDT5V41065 IDT-IDT5V41065 Datasheet
318Kb / 18P
   2 OUTPUT PCIE GEN1/2 SYNTHESIZER
logo
Renesas Technology Corp
5V41285 RENESAS-5V41285 Datasheet
467Kb / 18P
   2 OUTPUT PCIE GEN1/2 SYNTHESIZER
Mar 2020
5V41234 RENESAS-5V41234 Datasheet
355Kb / 14P
   1 OUTPUT PCIE GEN1/2/3 SYNTHESIZER
Mar 2020
5V41236 RENESAS-5V41236 Datasheet
506Kb / 14P
   4 OUTPUT PCIE GEN1/2/3 SYNTHESIZER
Mar 2020
logo
Integrated Device Techn...
IDT5V41285 IDT-IDT5V41285 Datasheet
315Kb / 17P
   2 OUTPUT PCIE GEN1/2 SYNTHESIZER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com