công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EZR32WG-169MHZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện EZR32WG-169MHZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ethernet and USB connectivity
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

EZR32WG-169MHZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Silicon Laboratories

Back Button EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 10Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 11Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 12Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 13Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 14Page - Silicon Laboratories EZR32WG-169MHZ Datasheet HTML 15Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 29 page
background image
5.4 USB Micro-B Connector
The BRD4504B WSTK Radio Board is equipped with a USB Micro-B connector that is connected directly to the EZR32. The Radio
Board supports operation in USB Device mode only, even if the target radio also supports USB Host mode. Figure 5.3 Radio Board
USB Connector on page 8 shows how the USB lines are connected to the EZR32.
Figure 5.3. Radio Board USB Connector
EZR32WG 169MHz Wireless Starter Kit
Peripherals
silabs.com | Smart. Connected. Energy-friendly.
Rev. 1.2 | 8


Số phần tương tự - EZR32WG-169MHZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
EZR32WG-434MHZ SILABS-EZR32WG-434MHZ Datasheet
3Mb / 29P
   Ethernet and USB connectivity
EZR32WG-490MHZ SILABS-EZR32WG-490MHZ Datasheet
3Mb / 29P
   Advanced Energy Monitoring
EZR32WG-868MHZ SILABS-EZR32WG-868MHZ Datasheet
3Mb / 29P
   Packet Trace Interface support
EZR32WG-915MHZ SILABS-EZR32WG-915MHZ Datasheet
3Mb / 29P
   Advanced Energy Monitoring
More results

Mô tả tương tự - EZR32WG-169MHZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
EZR32WG-434MHZ SILABS-EZR32WG-434MHZ Datasheet
3Mb / 29P
   Ethernet and USB connectivity
logo
National Semiconductor ...
CP3UB26 NSC-CP3UB26 Datasheet
3Mb / 268P
   Reprogrammable Connectivity Processor with USB and CAN Interfaces
CP3BT10 NSC-CP3BT10 Datasheet
3Mb / 210P
   Reprogrammable Connectivity Processor with Bluetooth and USB Interfaces
logo
Ultralife Corporation.
UCH0041 ULTRALIFE-UCH0041 Datasheet
581Kb / 2P
   Ethernet connectivity available (see note)
Rev: D
logo
National Semiconductor ...
CP3BT26 NSC-CP3BT26 Datasheet
3Mb / 278P
   Reprogrammable Connectivity Processor with Bluetooth-R, USB, and CAN Interfaces
logo
Texas Instruments
CP3SP33 TI1-CP3SP33 Datasheet
2Mb / 407P
[Old version datasheet]   Connectivity Processor with Cache, DSP, and Bluetooth짰, USB, and Dual CAN Interfaces
logo
Intel Corporation
I350T2BLK INTEL-I350T2BLK Datasheet
3Mb / 2P
   Ethernet Converged Network and Server Adapters Connectivity you can count on
logo
Axiomtek Co., Ltd.
MPC175-873 AXIOMTEK-MPC175-873 Datasheet
755Kb / 2P
   Isolated COM, USB and Ethernet ports
MPC225-873 AXIOMTEK-MPC225-873 Datasheet
544Kb / 2P
   Isolated COM, USB and Ethernet ports
logo
National Semiconductor ...
CP3SP33 NSC-CP3SP33 Datasheet
146Kb / 6P
   CP3SP33 Connectivity Processor with Cache, DSP, and Bluetooth, USB, and Dual CAN Interfaces
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com