công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74VHC594RMTR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74VHC594RMTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT REGISTER
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74VHC594RMTR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button M74VHC594RMTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M74VHC594RMTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
74VHC594
6/14
Table 7: AC Electrical Characteristics (Input tr = tf = 3ns)
(*) Voltage range is 3.3V
± 0.3V
(**) Voltage range is 5.0V
± 0.5V
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
CL
(pF)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
tPLH
tPHL
Propagation Delay
Time (RCK - Qn)
3.3(*)
15
4.9
8.2
1.0
8.8
1.0
8.8
ns
3.3(*)
50
8.1
11.9
1.0
13.1
1.0
13.1
5.0(**)
15
4.2
6.5
1.0
6.9
1.0
6.9
5.0(**)
50
6.7
8.9
1.0
9.7
1.0
9.7
tPLH
tPHL
Propagation Delay
Time (SCK - QH’)
3.3(*)
15
5.5
9.2
1.0
9.9
1.0
9.9
ns
3.3(*)
50
8.4
12.5
1.0
13.9
1.0
13.9
5.0(**)
15
4.1
7.2
1.0
7.6
1.0
7.6
5.0(**)
50
6.0
9.2
1.0
10.1
1.0
10.1
tPHL
Propagation Delay
Time (RCLR) - Qn)
3.3(*)
15
6.0
9.8
1.0
10.6
1.0
10.6
ns
3.3(*)
50
9.0
13.1
1.0
14.4
1.0
14.4
5.0(**)
15
4.5
7.6
1.0
8.2
1.0
8.2
5.0(**)
50
6.6
10.0
1.0
10.7
1.0
10.7
tPLH
tPHL
Propagation Delay
Time (SCLR - QH’)
3.3(*)
15
5.6
9.2
1.0
10.0
1.0
10.0
ns
3.3(*)
50
8.5
12.4
1.0
14.0
1.0
14.0
5.0(**)
15
4.1
7.1
1.0
7.6
1.0
7.6
5.0(**)
50
6.0
9.2
1.0
10.1
1.0
10.1
fMAX
Maximum Clock
Frequency
3.3(*)
15
80
120
70
70
MHz
3.3(*)
50
55
105
50
50
5.0(**)
15
135
170
115
115
5.0(**)
50
120
140
95
95
tW(H)
Minimum Pulse
Width (SCK, RCK)
3.3(*)
5.5
5.5
5.5
ns
5.0(**)
5.0
5.0
5.0
tW(L)
Minimum Pulse
Width
(SCLR,RCLR)
3.3(*)
5.0
5.0
5.0
ns
5.0(**)
5.2
5.2
5.2
ts
Minimum Set-Up
Time (SI - CCK)
3.3(*)
3.5
3.5
3.5
ns
5.0(**)
3.0
3.0
3.0
ts
Minimum Set - Up
Time (SCK, RCK)
3.3(*)
8.0
8.5
8.5
ns
5.0(**)
5.0
5.0
5.0
ts
Minimum Set - Up
Time (SCRL - RCK)
3.3(*)
8.0
9.0
9.0
ns
5.0(**)
5.0
5.0
5.0
th
Minimum Hold
Time
3.3(*)
1.5
1.5
1.5
ns
5.0(**)
2.0
2.0
2.0
tREM
Minimum Clear-
Removal Time
3.3(*)
3.0
3.0
3.0
ns
5.0(**)
2.5
2.5
2.5


Số phần tương tự - M74VHC594RMTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
M74VHC132DTR2G ONSEMI-M74VHC132DTR2G Datasheet
100Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
December, 2005 ??Rev. 3
M74VHC132DTR2G ONSEMI-M74VHC132DTR2G Datasheet
97Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
September, 2014 ??Rev. 6
M74VHC1G125DFT1G ONSEMI-M74VHC1G125DFT1G Datasheet
79Kb / 6P
   Noninverting 3?뭆tate Buffer
February, 2007 ??Rev. 15
M74VHC1G125DFT1G ONSEMI-M74VHC1G125DFT1G Datasheet
123Kb / 6P
   Noninverting 3-State Buffer
May, 2011 ??Rev. 16
M74VHC1G125DFT1G ONSEMI-M74VHC1G125DFT1G Datasheet
126Kb / 6P
   Noninverting 3-State Buffer
December, 2012 ??Rev. 17
More results

Mô tả tương tự - M74VHC594RMTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC594A NXP-74LVC594A Datasheet
108Kb / 19P
   8-bit shift register with output register
Rev. 01 - 24 May 2007
74HC_HCT594 PHILIPS-74HC_HCT594_15 Datasheet
137Kb / 26P
   8-bit shift register with output register
Rev. 03-20 December 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC594A NEXPERIA-74LVC594A Datasheet
286Kb / 18P
   8-bit shift register with output register
Rev. 4 - 3 September 2020
logo
NXP Semiconductors
74HC594 PHILIPS-74HC594 Datasheet
71Kb / 10P
   8-bit shift register with output register
December 1991
74AHC_AHCT594 PHILIPS-74AHC_AHCT594_15 Datasheet
132Kb / 22P
   8-bit shift register with output register
Rev. 02-9 June 2008
74AHC594 PHILIPS-74AHC594 Datasheet
153Kb / 29P
   8-bit shift register with output register
Rev. 01-4 July 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC594-Q100 NEXPERIA-74HC594-Q100 Datasheet
873Kb / 25P
   8-bit shift register with output register
74HC594 NEXPERIA-74HC594 Datasheet
347Kb / 23P
   8-bit shift register with output register
Rev. 7 - 20 October 2022
logo
NXP Semiconductors
74HC594 NXP-74HC594 Datasheet
137Kb / 26P
   8-bit shift register with output register
Rev. 03-20 December 2006
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC594A-Q100 NEXPERIA-74LVC594A-Q100 Datasheet
253Kb / 21P
   8-bit shift register with output register
74HC-HCT594-Q100 NEXPERIA-74HC-HCT594-Q100 Datasheet
329Kb / 22P
   8-bit shift register with output register
Rev. 4 - 27 September 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com