công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA-1205D2LF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện BA-1205D2LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Watt Isolated DC-DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

BA-1205D2LF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bothhand USA, LP.

  BA-1205D2LF Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. BA-1205D2LF Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP. BA-1205D2LF Datasheet HTML 3Page - Bothhand USA, LP. BA-1205D2LF Datasheet HTML 4Page - Bothhand USA, LP. BA-1205D2LF Datasheet HTML 5Page - Bothhand USA, LP. BA-1205D2LF Datasheet HTML 6Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
BA-2 LF - Series
2 Watt Isolated DC-DC Converter
7 . Power Derating Curve
Temperature derating graph
8 . Mechanical Dimension
Single Output SIL Package Style
Pin
1K Vdc - Single
1
-Vin
2
+Vin
3
-Vo
4
+Vo
125
100
50
0
-40
0
50
90 105
140
Printed
Face
3.05
(0.12)
Min
0.25
(0.01)
2.54
(0.10)
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
11.68
(0.46)
9.65
(0.38)
1.25
(0.05)
6.00
(0.24)
10.50
(0.41)
5.00
(0.20)
8.50
(0.33)
1.68
1.86
6.50
(0.38)
BA-0505S2 LF
Pb
Units:mm(inch)
Tolerance:xx±0.25(±0.01)
Bothhand USA
http://www.bothhandusa.com
sales@bothhandusa.com


Số phần tương tự - BA-1205D2LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
BA-1205D2LF BOTHHAND-BA-1205D2LF Datasheet
342Kb / 6P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - BA-1205D2LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
B9LF BOTHHAND-B9LF Datasheet
183Kb / 5P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter
BA-2-LF-SERIES BOTHHAND-BA-2-LF-SERIES Datasheet
342Kb / 6P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter
BP-LF-SERIES BOTHHAND-BP-LF-SERIES Datasheet
793Kb / 7P
   2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
BDLF BOTHHAND-BDLF Datasheet
759Kb / 6P
   2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
BD-LF-SERIES BOTHHAND-BD-LF-SERIES Datasheet
759Kb / 6P
   2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
BPLF BOTHHAND-BPLF Datasheet
793Kb / 7P
   2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter
B3-0505DS BOTHHAND-B3-0505DS Datasheet
375Kb / 5P
   2 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output
BMA1 BOTHHAND-BMA1 Datasheet
420Kb / 4P
   1 Watt Isolated DC-DC Converter
logo
Eaton All Rights Reserv...
EPM6-2V EATON-EPM6-2V Datasheet
716Kb / 6P
   1 Watt isolated DC-DC converter
March 2022
logo
CINCON ELECTRONICS Corp...
CQB75-300S CINCON-CQB75-300S Datasheet
400Kb / 8P
   75 WATT 2:1 INPUT ISOLATED DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com