công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS417FN2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện 1SS417FN2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

1SS417FN2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  1SS417FN2_17 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. 1SS417FN2_17 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. 1SS417FN2_17 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. 1SS417FN2_17 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
P1SS417FN2
May 11,2017-REV.01
Page 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25
oC)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP
MAX.
UNIT
Forward voltage
VF1
IF=1mA
-
0.26
-
V
VF2
IF=10mA
-
0.34
-
VF3
IF=100mA
-
0.51
0.62
Reverse current
IR
VR=40V
-
-
5
A
Junction capacitance
CJ
VR=0V, f=1MHz
-
10
-
pF
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0
25
50
75
100
125
150
T
C, Case Temperature (°C)
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T
J = 25°C
T
J = 75°C
T
J = 125°C
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Fig.2 Typical Junction Capacitance
1
10
100
1
10
100
V
R, Reverse Bias Voltage (V)
0.5
5
50
500
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
V
F, Forward Voltage (V)
T
J = 125°C
T
J = 25°C
T
J = 75°C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)


Số phần tương tự - 1SS417FN2_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1SS417FN2_R1_00001 PANJIT-1SS417FN2_R1_00001 Datasheet
146Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
May 11,2017-REV.01
1SS417FN2 PANJIT-1SS417FN2_V01 Datasheet
146Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
May 11,2017-REV.01
More results

Mô tả tương tự - 1SS417FN2_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
BAT42WS PANJIT-BAT42WS Datasheet
113Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
SD103AWS PANJIT-SD103AWS Datasheet
56Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSS42U TSC-TSS42U_14 Datasheet
186Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier
logo
Pan Jit International I...
BAT54TG PANJIT-BAT54TG_09 Datasheet
111Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT42W PANJIT-BAT42W_16 Datasheet
211Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54 PANJIT-BAT54_16 Datasheet
147Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54FN2 PANJIT-BAT54FN2_16 Datasheet
191Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54FN2-AU PANJIT-BAT54FN2-AU Datasheet
194Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54STB-AU PANJIT-BAT54STB-AU_16 Datasheet
246Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54TB PANJIT-BAT54TB_16 Datasheet
279Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
BAT54TM PANJIT-BAT54TM_16 Datasheet
146Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com