công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD116GK12 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

tên linh kiện STD116GK12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Diode Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Trang chủ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STD116GK12 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sirectifier Semiconductors

  STD116GK12 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STD116GK12 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STD116GK12 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STD116GK12 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Thyristor-Diode Modules
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
Unit
V
VT, VF
IT, IF=300A; TVJ=25oC
1.5
VTO
For power-loss calculations only (TVJ=125oC)
0.8
V
rT
2.4
m
VD=6V;
TVJ=25oC
TVJ=-40oC
VGT
2.5
2.6
V
VD=6V;
TVJ=25oC
TVJ=-40oC
IGT
150
200
mA
VGD
TVJ=TVJM;
VD=2/3VDRM
0.2
V
IGD
10
mA
IH
TVJ=25oC; VD=6V; RGK=
200
mA
TVJ=25oC; tp=10us; VD=6V
IG=0.45A; diG/dt=0.45A/us
450
mA
IL
per thyristor/diode; DC current
per module
RthJC
0.22
0.11
K/W
per thyristor/diode; DC current
per module
RthJK
0.42
0.21
K/W
dS
Creeping distance on surface
12.7
mm
dA
Strike distance through air
9.6
mm
a
Maximum allowable acceleration
50
m/s2
IRRM, IDRM
TVJ=TVJM; VR=VRRM; VD=VDRM
5
mA
TVJ=25oC; VD=1/2VDRM
IG=0.45A; diG/dt=0.45A/us
tgd
2
us
TVJ=TVJM; IT=150A; tp=200us; -di/dt=10A/us
typ.
VR=100V; dv/dt=20V/us; VD=2/3VDRM
tq
185
us
uC
QS
TVJ=TVJM; IT, IF=50A; -di/dt=6A/us
170
IRM
45
A
FEATURES
* International standard package
* Glass passivated chips
* Isolation voltage 3600 V~
ADVANTAGES
* Space and weight savings
* Simple mounting with two screws
* Improved temperature and power
cycling
* Reduced protection circuits
APPLICATIONS
* DC motor control
* Softstart AC motor controller
* Light, heat and temperature
control
* DCB base plate
STD116GKXX
* UL File NO.E310749
* RoHS compliant
P2
©2008 SIRECTIFIER All rights reserved,
Tel: +86-519-86800000 Fax: +86-519-88019019 E-mail: sales@sirectifier.com
www.sirectifier.com


Số phần tương tự - STD116GK12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD116GK12 SIRECTIFIER-STD116GK12 Datasheet
500Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
STD116GK12 SIRECT-STD116GK12 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD116GK12B SIRECTIFIER-STD116GK12B Datasheet
473Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules
More results

Mô tả tương tự - STD116GK12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STD200 ETC2-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD320 SIRECTIFIER-STD320 Datasheet
337Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD200 SIRECTIFIER-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT70 SIRECT-SDT70 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD165 SIRECTIFIER-STD165 Datasheet
484Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD253 SIRECTIFIER-STD253 Datasheet
264Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD116 SIRECTIFIER-STD116 Datasheet
500Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD70 SIRECTIFIER-STD70 Datasheet
486Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD27 SIRECTIFIER-STD27 Datasheet
478Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT18 SIRECT-SDT18 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
SDT116 SIRECT-SDT116 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com