công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TYN825RG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TYN825RG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard 25 A SCRs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TYN825RG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button TYN825RG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TYN825RG Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
DocID7478 Rev 9
9/11
TN2540, TXN625, TYN625, TYN825, TYN1225
Package information
11
Figure 16. D2PAK footprint (dimensions in mm)
Table 6. D2PAK dimensions values
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.30
4.60
0.169
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B1
1.20
1.38
0.047
0.054
B2
1.25
1.40
0.048
0.055
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.21
1.36
0.047
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
D1
7.5
8.0
0.295
0.314
D2
1.3
1.7
0.051
0.067
E
10.00
10.28
0.393
0.405
E1
8.3
8.7
0.326
0.342
E2
6.85
7.25
0.269
0.285
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
R
0.40
0.016
V2
16.90
12.20
9.75
3.50
5.08
1.60
2.54


Số phần tương tự - TYN825RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TYN825RG STMICROELECTRONICS-TYN825RG Datasheet
93Kb / 7P
   25A SCRs
TYN825RG STMICROELECTRONICS-TYN825RG Datasheet
93Kb / 7P
   25A SCRs
TYN825RG STMICROELECTRONICS-TYN825RG Datasheet
91Kb / 7P
   25A SCRS
logo
List of Unclassifed Man...
TYN825RG ETC2-TYN825RG Datasheet
116Kb / 10P
   Standard 25 A SCRs
logo
STMicroelectronics
TYN825RG STMICROELECTRONICS-TYN825RG Datasheet
116Kb / 10P
   Standard 25 A SCRs
More results

Mô tả tương tự - TYN825RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TXN625RG ETC2-TXN625RG Datasheet
116Kb / 10P
   Standard 25 A SCRs
logo
STMicroelectronics
TXN625RG STMICROELECTRONICS-TXN625RG Datasheet
116Kb / 10P
   Standard 25 A SCRs
TN1625 STMICROELECTRONICS-TN1625 Datasheet
108Kb / 9P
   16 A standard SCRs
TN12 STMICROELECTRONICS-TN12_07 Datasheet
153Kb / 12P
   Sensitive and Standard 12 A SCRS
TN805 STMICROELECTRONICS-TN805_10 Datasheet
153Kb / 12P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
TS1220-600T STMICROELECTRONICS-TS1220-600T Datasheet
156Kb / 13P
   Sensitive and standard 12 A SCRs
September 2011 Rev 7
TYN412RG STMICROELECTRONICS-TYN412RG Datasheet
156Kb / 13P
   Sensitive and standard 12 A SCRs
TS820-600T STMICROELECTRONICS-TS820-600T Datasheet
160Kb / 13P
   Sensitive and standard 8 A SCRs
logo
Vishay Siliconix
VS-2N681 VISHAY-VS-2N681 Datasheet
167Kb / 8P
   Phase Control Thyristor RMS SCRs, 25 A, 35 A
Revision: 19-Nov-15
VS-2N681 VISHAY-VS-2N681_V01 Datasheet
167Kb / 8P
   Phase Control Thyristor RMS SCRs, 25 A, 35 A
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com