công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STI42N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STI42N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.070 ?? 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STI42N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STI42N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STI42N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
STx42N65M5
Test circuits
Doc ID 15317 Rev 3
9/18
3
Test circuits
Figure 19. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 20. Gate charge test circuit
Figure 21. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 22. Unclamped inductive load test
circuit
Figure 23. Unclamped inductive waveform
Figure 24. Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
µF
3.3
µF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
1k
47k
2.7k
1k
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
µF
PW
IG=CONST
100
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
µH
µF
3.3
1000
µF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
µF
3.3
µF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID
AM01473v1
VDS
ton
tdon
tdoff
toff
tf
tr
90%
10%
10%
0
0
90%
90%
10%
VGS


Số phần tương tự - STI42N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STI42N65M5 STMICROELECTRONICS-STI42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
STI42N65M5 STMICROELECTRONICS-STI42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 ohm, 33 A MDmesh V Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STI42N65M5 ISC-STI42N65M5 Datasheet
357Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STI42N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB42N65M5 STMICROELECTRONICS-STB42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
STF42N65M5 STMICROELECTRONICS-STF42N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 0.070 廓, 33 A MDmesh??V Power MOSFET in I2PAK, TO-220, TO-220FP, D2PAK and TO-247
STB14NM65N STMICROELECTRONICS-STB14NM65N Datasheet
550Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.33 廓, 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STW24NM65N STMICROELECTRONICS-STW24NM65N Datasheet
552Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.16 廓 - 19 A - TO-220 - TO-220FP - D2PAK I2PAK - TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STF20N65M5 STMICROELECTRONICS-STF20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 廓 typ., 18 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
February 2013 Rev 2
STF31N65M5 STMICROELECTRONICS-STF31N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.124 typ., 22 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP, I2PakFP, TO-220 and TO-247 packages
STF34N65M5 STMICROELECTRONICS-STF34N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.09 typ., 28 A MDmesh V Power MOSFETs in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
October 2013 Rev 3
STB16NM50N STMICROELECTRONICS-STB16NM50N Datasheet
554Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STP30NM50N STMICROELECTRONICS-STP30NM50N Datasheet
628Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com