công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB20NM65N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB20NM65N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low gate input resistance
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB20NM65N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STB20NM65N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB20NM65N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
STB20NM65N-STI20NM65N-STF20NM65N-STP20NM65N-STW20NM65N Electrical characteristics
7/18
Figure 8.
Output characteristics
Figure 9.
Transfer characteristics
Figure 10. Transconductance
Figure 11. Static drain-source on resistance
Figure 12. Gate charge vs gate-source voltage Figure 13. Capacitance variations


Số phần tương tự - STB20NM65N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB20NM60 STMICROELECTRONICS-STB20NM60 Datasheet
355Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 0.25ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STB20NM60 STMICROELECTRONICS-STB20NM60 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STB20NM60 ISC-STB20NM60 Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STB20NM60-1 STMICROELECTRONICS-STB20NM60-1 Datasheet
355Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 0.25ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STB20NM60-1 STMICROELECTRONICS-STB20NM60-1 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STB20NM65N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD26P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD26P3LLH6 Datasheet
987Kb / 16P
   Low gate input resistance
February 2014 Rev 5
logo
Diodes Incorporated
DMJ7N70SK3 DIODES-DMJ7N70SK3 Datasheet
288Kb / 6P
   Low Gate Input Resistance
logo
STMicroelectronics
STB18N60M2 STMICROELECTRONICS-STB18N60M2 Datasheet
1Mb / 21P
   Low gate input resistance
February 2014 Rev 2
STB34NM60N STMICROELECTRONICS-STB34NM60N Datasheet
1Mb / 17P
   Low gate input resistance
March 2015 Rev 9
STF13N60M2 STMICROELECTRONICS-STF13N60M2 Datasheet
1Mb / 14P
   Low gate input resistance
March 2014 Rev 4
STL22N65M5 STMICROELECTRONICS-STL22N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Low gate input resistance
February 2013 Rev 2
STL13N60M2 STMICROELECTRONICS-STL13N60M2 Datasheet
1Mb / 16P
   Low gate input resistance
June 2014 Rev 2
STB13NM60N STMICROELECTRONICS-STB13NM60N Datasheet
1Mb / 24P
   Low gate input resistance
June 2015 Rev 3
STF13NM06N-H STMICROELECTRONICS-STF13NM06N-H Datasheet
787Kb / 13P
   Low gate input resistance
January 2010 Rev 1
STL34N65M5 STMICROELECTRONICS-STL34N65M5 Datasheet
1Mb / 15P
   Low gate input resistance
April 2014 Rev 1
STF18N60M2 STMICROELECTRONICS-STF18N60M2 Datasheet
1Mb / 13P
   Low gate input resistance
February 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com