công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL17N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL17N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Excellent switching performance
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL17N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STL17N65M5 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL17N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
contents
STL17N65M5
2/16
DocID023031 Rev 3
contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


Số phần tương tự - STL17N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL17N60M6 STMICROELECTRONICS-STL17N60M6 Datasheet
580Kb / 15P
   N-channel 600 V, 300 m typ., 10 A, MDmeshTM M6 Power MOSFET in a PowerFLAT™ 8x8 HV package
February 2019 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - STL17N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL19N65M5 STMICROELECTRONICS-STL19N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Excellent switching performance
July 2013 Rev 1
STW78N65M5 STMICROELECTRONICS-STW78N65M5 Datasheet
959Kb / 14P
   Excellent switching performance
August 2013 Rev 4
STB15N65M5 STMICROELECTRONICS-STB15N65M5 Datasheet
1Mb / 19P
   Excellent switching performance
November 2012 Rev 1
STB46N30M5 STMICROELECTRONICS-STB46N30M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Excellent switching performance
logo
List of Unclassifed Man...
ANT-868-PW-RA ETC2-ANT-868-PW-RA Datasheet
170Kb / 1P
   Excellent performance
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
SMQ-C52 SYNERGY-SMQ-C52 Datasheet
463Kb / 4P
   Excellent Performance
logo
List of Unclassifed Man...
XT0013 ETC2-XT0013 Datasheet
168Kb / 2P
   Excellent THD performance
logo
Surge Components
TG SURGE-TG Datasheet
690Kb / 2P
   excellent temperature performance
logo
List of Unclassifed Man...
GP-3004SF ETC2-GP-3004SF Datasheet
444Kb / 2P
   Excellent thermal performance
logo
CML Microcircuits
FX919B CMLMICRO-FX919B Datasheet
1Mb / 47P
   Excellent Radio Fading Performance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com