công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL11N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL11N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.475 ??typ., 8.5 A MDmesh??M5 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x5 package
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL11N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STL11N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STL11N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
Package mechanical data
STL11N65M5
10/14
DocID026330 Rev 2
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.


Số phần tương tự - STL11N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL11N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STL11N60M2-EP Datasheet
618Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.600 Ω typ., 5.5 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 HV package
DS11604 - Rev 3 - April 2018
STL11N6F7 STMICROELECTRONICS-STL11N6F7 Datasheet
658Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
More results

Mô tả tương tự - STL11N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL45N65M5 STMICROELECTRONICS-STL45N65M5 Datasheet
878Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.075 廓 typ., 22.5 A MDmesh??M5 Power MOSFET in a PowerFLAT??8x8 HV package
October 2015 Rev 2
STL8N65M5 STMICROELECTRONICS-STL8N65M5 Datasheet
1Mb / 13P
   N-channel 650 V, 0.56, 7 A MDmesh V Power MOSFET in PowerFLAT 5x5
STW38N65M5-4 STMICROELECTRONICS-STW38N65M5-4 Datasheet
393Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.073 typ., 30 A MDmesh M5 Power MOSFET in a TO247-4 package
April 2016 Rev 1
STL10N65M2 STMICROELECTRONICS-STL10N65M2 Datasheet
796Kb / 15P
   N-channel 650 V, 0.85 typ., 4.5 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
June 2019 Rev 2
STL57N65M5 STMICROELECTRONICS-STL57N65M5 Datasheet
1Mb / 16P
   N-channel 650 V, 0.061 廓 typ., 22.5 A MDmesh??V Power MOSFET in a PowerFLAT??8x8 HV package
STL3N65M2 STMICROELECTRONICS-STL3N65M2 Datasheet
318Kb / 13P
   N-channel 650 V, 1.6 typ., 2.3 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 3.3x3.3 HV package
May 2022 Rev 4
STL8N65M2 STMICROELECTRONICS-STL8N65M2 Datasheet
848Kb / 15P
   N-channel 650 V, 1 typ., 4 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
May 2019 Rev 1
STL16N65M2 STMICROELECTRONICS-STL16N65M2 Datasheet
947Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.325 ??typ., 7.5 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 HV package
October 2014 Rev 1
STL15N60DM6 STMICROELECTRONICS-STL15N60DM6 Datasheet
579Kb / 15P
   N-channel 600 V, 295 m typ., 8.5 A, MDmesh DM6 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 HV package
July 2020 Rev 2
STL3NK40 STMICROELECTRONICS-STL3NK40 Datasheet
807Kb / 16P
   N-channel 400 V, 4.5 typ., 0.43 A, SuperMESH Power MOSFET in a PowerFLAT 5x5 package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com