công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CB018B0153 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AVX Corporation

tên linh kiện CB018B0153
Giải thích chi tiết về linh kiện  Film Chip Capacitors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

CB018B0153 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AVX Corporation

  CB018B0153 Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation CB018B0153 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation CB018B0153 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation CB018B0153 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation CB018B0153 Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation CB018B0153 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation CB018B0153 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation CB018B0153 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
41
Film Chip Capacitors
PPS DIELECTRIC – CB Series
CAPACITANCE VALUES (CR) AND NOMINAL VOLTAGES (VR)
VOLTAGE Vdc: 16V Vac: 10V
Capacitance
Chip Dimensions
Reel
Range
Ordering
*Tolerances
Tape Dimensions
Reel Dimensions
Packaging Unit
Pkg
(CR)
Code
(page 6)
Code
L
W
H max
T
W
P1
K0
A
W1
W2 max Bulk
Reel
0.100μF
CB028B0104+ --
3.30
2.50
2.10
0.50
8.00
4.00
2.33
180
8.4
14.4
2000
2000
BA
(0.130)
(0.098)
(0.083)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.092)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.120
CB038B0124+ --
4.50
3.20
2.30
0.60
12.0
8.00
2.60
180
12.4
18.4
1500
900
BA
(0.177)
(0.126)
(0.091)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(7.087)
(0.488)
(0.724)
4.50
3.20
2.30
0.60
12.0
8.00
2.60
330
12.4
18.4
1500
3600
BC
(0.177)
(0.126)
(0.091)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.150
CB038B0154+ --
4.50
3.20
2.30
0.60
12.0
8.00
2.60
180
12.4
18.4
1500
900
BA
(0.177)
(0.126)
(0.091)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(7.087)
(0.488)
(0.724)
4.50
3.20
2.30
0.60
12.0
8.00
2.60
330
12.4
18.4
1500
3600
BC
(0.177)
(0.126)
(0.091)
(0.024)
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
0.180
CB038B0184+- -
4.50
3.20
2.50
0.60
12.0
8.00
2.60
180
12.4
18.4
1500
900
BA
(0.177)
(0.126)
(0.098)
(0.024 )
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(7.09)
(0.488)
(0.724)
4.50
3.20
2.50
0.60
12.0
8.00
2.60
330
12.4
18.4
1500
3600
BC
(0.177)
(0.126)
(0.098)
(0.024 )
(0.472)
(0.315)
(0.102)
(12.99)
(0.488)
(0.724)
VOLTAGE Vdc: 50V Vac: 40V
0.001μF
CB018D0102+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0012
CB018D0122+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0015
CB018D0152+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.147)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0018
CB018D0182+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0022
CB018D0222+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0027
CB018D0272+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0033
CB018D0332+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0047
CB018D0472+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0056
CB018D0562+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0068
CB018D0682+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.0082
CB018D0822+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.010μF
CB018D0103+ --
3.30
1.60
1.15
0.50
8.00
4.00
1.20
180
8.40
14.4
2000
3900
BA
(0.130)
(0.063)
(0.045)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.047)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.012
CB028D0123+ --
3.30
2.50
1.80
0.50
8.00
4.00
1.90
180
8.40
14.4
2000
2500
BA
(0.130)
(0.098)
(0.071)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.075)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.015
CB028D0153+ --
3.30
2.50
1.80
0.50
8.00
4.00
1.90
180
8.40
14.4
2000
2500
BA
(0.130)
(0.098)
(0.071)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.158)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.018
CB028D0183+ --
3.30
2.50
1.80
0.50
8.00
4.00
1.90
180
8.40
14.4
2000
2500
BA
(0.130)
(0.098)
(0.071)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.075)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
0.022
CB028D0223+ --
3.30
2.50
1.80
0.50
8.00
4.00
1.90
180
8.40
14.4
2000
2500
BA
(0.130)
(0.098)
(0.071)
(0.020)
(0.315)
(0.158)
(0.075)
(7.087)
(0.331)
(0.567)
millimeters (inches)
For other Values: upon request
Replace the + by the tolerance code:
G = 2%, J = 5% or K = 10%
Replace the -- by the packaging suffix: -- = bulk
BA or BC = tape & reel
W
L
H
T


Số phần tương tự - CB018B0153

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CB012T2R2M ETC1-CB012T2R2M Datasheet
781Kb / 16P
   WOUND CHIP INDUCTORS
logo
AVX Corporation
CB017C0102 AVX-CB017C0102 Datasheet
844Kb / 19P
   Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC CB Series
CB017C0102 AVX-CB017C0102 Datasheet
844Kb / 19P
   Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC ??CB Series
CB017C0102JBA AVX-CB017C0102JBA Datasheet
844Kb / 19P
   Film Chip Capacitors
CB017C0103 AVX-CB017C0103 Datasheet
844Kb / 19P
   Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC CB Series
More results

Mô tả tương tự - CB018B0153

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
CB037D0224JBA AVX-CB037D0224JBA Datasheet
844Kb / 19P
   Film Chip Capacitors
02013J0R1ABSTR AVX-02013J0R1ABSTR Datasheet
217Kb / 19P
   Thin-Film Chip Capacitors
logo
EPCOS
B32559S EPCOS-B32559S Datasheet
327Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32591 EPCOS-B32591 Datasheet
533Kb / 26P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32932 EPCOS-B32932 Datasheet
295Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32537 EPCOS-B32537 Datasheet
308Kb / 20P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559C EPCOS-B32559C Datasheet
425Kb / 23P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
logo
AVX Corporation
CB017C0102 AVX-CB017C0102 Datasheet
844Kb / 19P
   Film Chip Capacitors PEN DIELECTRIC CB Series
logo
EPCOS
B32560 EPCOS-B32560_09 Datasheet
577Kb / 32P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32572 EPCOS-B32572 Datasheet
282Kb / 19P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com