công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CB018B0562 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AVX Corporation |
|
CB018B0562 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AVX Corporation |
4 / 8 page 42 Film Chip Capacitors PPS DIELECTRIC – CB Series CAPACITANCE VALUES (CR) AND NOMINAL VOLTAGES (VR) VOLTAGE Vdc: 50V Vac: 40V Capacitance Chip Dimensions Reel Range Ordering *Tolerances Tape Dimensions Reel Dimensions Packaging Unit Pkg (CR) Code (page 6) Code L W H max T W P1 K0 A W1 W2 max Bulk Reel 0.027 CB028D0273+ -- 3.30 2.50 2.10 0.50 8.00 4.00 2.30 180 8.40 14.4 2000 2000 BA (0.130) (0.098) (0.083) (0.020) (0.315) (0.158) (0.091) (7.087) (0.331) (0.567) 0.033 CB028D0333+ -- 3.30 2.50 2.10 0.50 8.00 4.00 2.30 180 8.40 14.4 2000 2000 BA (0.130) (0.098) (0.083) (0.020) (0.315) (0.158) (0.091) (7.087) (0.331) (0.567) 0.039 CB028D0393+ -- 3.30 2.50 2.1 0.50 8.00 4.00 2.30 181 8.40 14.4 2000 2000 BA (0.130) (0.098) (0.083) (0.020) (0.315) (0.158) (0.091) (7.087) (0.331) (0.567) 0.047 CB038D0473+ -- 4.50 3.20 2.4 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.1777) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.087) (0.488) (0.724) 4.50 3.20 2.4 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.056 CB038D0563+ -- 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.087) (0.488) (0.724) 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.068 CB038D0683+ -- 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.087) (0.488) (0.724) 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.082 CB038D0823+ -- 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.087) (0.488) (0.724) 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) 0.100μF CB038D0104+ -- 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 180 12.4 18.4 1500 900 BA (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (7.087) (0.488) (0.724) 4.50 3.20 2.40 0.60 12.0 8.00 2.60 330 12.4 18.4 1500 3600 BC (0.177) (0.126) (0.095) (0.024) (0.472) (0.315) (0.102) (12.99) (0.488) (0.724) millimeters (inches) For other Values: upon request Replace the + by the tolerance code: G = 2%, J = 5% or K = 10% Replace the -- by the packaging suffix: -- = bulk BA or BC = tape & reel W L H T |
Số phần tương tự - CB018B0562 |
|
Mô tả tương tự - CB018B0562 |