công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGWA80H65FB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGWA80H65FB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low thermal resistance
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGWA80H65FB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STGWA80H65FB Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGWA80H65FB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
Contents
STGW80H65FB, STGWA80H65FB, STGWT80H65FB
2/18
DocID026401 Rev 1
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1
TO-247, STGW80H65FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4.2
TO-247 long leads, STGWA80H65FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3
TO-3P, STGWT80H65FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Số phần tương tự - STGWA80H65FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGWA80H65FBAG STMICROELECTRONICS-STGWA80H65FBAG Datasheet
257Kb / 12P
   Automotive-grade trench gate field-stop 650 V, 80 A high speed HB series IGBT in a TO-247 long leads
Rev 1 - February 2023
More results

Mô tả tương tự - STGWA80H65FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Technology F...
TCS050T ITF-TCS050T Datasheet
106Kb / 1P
   Low thermal resistance
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-TEH70 OHMITE-RES-TEH70 Datasheet
331Kb / 2P
   Low thermal resistance
logo
STMicroelectronics
STGB30M65DF2 STMICROELECTRONICS-STGB30M65DF2 Datasheet
881Kb / 18P
   Low thermal resistance
April 2017 Rev 3
STGB30V60F STMICROELECTRONICS-STGB30V60F Datasheet
1Mb / 19P
   Low thermal resistance
April 2014 Rev 4
logo
International Rectifier
IRFI734GPBF IRF-IRFI734GPBF Datasheet
282Kb / 8P
   Low Thermal Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
PC99 ETC2-PC99 Datasheet
664Kb / 1P
   Low thermal resistance
logo
Integrated Technology F...
TCS080T ITF-TCS080T Datasheet
106Kb / 1P
   Low thermal resistance
logo
Vishay Siliconix
IRFIBC40GLC VISHAY-IRFIBC40GLC Datasheet
890Kb / 9P
   Low thermal resistance
Rev. B, 02-May-16
logo
STMicroelectronics
STTH8S12 STMICROELECTRONICS-STTH8S12 Datasheet
235Kb / 8P
   Low thermal resistance
September 2014 Rev 1
STGW80V60DF STMICROELECTRONICS-STGW80V60DF Datasheet
1Mb / 18P
   Low thermal resistance
January 2014 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com