công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGWT80H65DFB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGWT80H65DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  High speed switching series
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGWT80H65DFB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STGWT80H65DFB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGWT80H65DFB Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STGW80H65DFB, STGWT80H65DFB
10/18
DocID024366 Rev 8
Figure 26: Thermal impedance for IGBT


Số phần tương tự - STGWT80H65DFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGWT80H65DFB STMICROELECTRONICS-STGWT80H65DFB Datasheet
1Mb / 22P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 80 A high speed
May 2015 Rev 6
More results

Mô tả tương tự - STGWT80H65DFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGWA40H65DFB STMICROELECTRONICS-STGWA40H65DFB Datasheet
967Kb / 17P
   High speed switching series
June 2016 Rev 1
logo
Fairchild Semiconductor
SGF40N60 FAIRCHILD-SGF40N60 Datasheet
357Kb / 8P
   High Speed Switching
logo
Toshiba Semiconductor
CES520 TOSHIBA-CES520 Datasheet
124Kb / 5P
   High-Speed Switching
CUS08F30 TOSHIBA-CUS08F30 Datasheet
127Kb / 5P
   High-Speed Switching
logo
Advanced Power Electron...
AP30G120BSW-HF A-POWER-AP30G120BSW-HF_14 Datasheet
104Kb / 4P
   High Speed Switching
AP30G120SW A-POWER-AP30G120SW_14 Datasheet
93Kb / 3P
   High Speed Switching
logo
Kersemi Electronic Co.,...
2SA1486 KERSEMI-2SA1486 Datasheet
495Kb / 2P
   High speed switching
logo
KEC(Korea Electronics)
KGT15N120NDS KEC-KGT15N120NDS Datasheet
1Mb / 7P
   High speed switching
logo
Toshiba Semiconductor
SSM6K31FE TOSHIBA-SSM6K31FE Datasheet
99Kb / 3P
   High speed switching
logo
Fairchild Semiconductor
FGAF40N60UFTU FAIRCHILD-FGAF40N60UFTU Datasheet
288Kb / 7P
   High Speed Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com