công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW60H60DLFB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW60H60DLFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 60 A high speed
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW60H60DLFB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STGW60H60DLFB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGW60H60DLFB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
DocID024403 Rev 3
7/17
STGW60H60DLFB, STGWT60H60DLFB
Electrical characteristics
Figure 8. Collector current vs. switching
frequency
Figure 9. Forward bias safe operating area
IC
60
40
20
0
1
f(kHz)
(A)
80
10
100
Rectangular current shape
(duty cycle= 0.5, VCC= 400V, Rg=4.7Ω,
VGE = 0/15 V, TJ = 175 °C)
TC= 80°C
TC= 100°C
120
GIPD021020131506FSR
C = 25°C,
IC
100
10
1
0.1
1
VCE(V)
(A)
10
10 μs
100 μs
1 ms
Single pulse
Tc= 25°C, TJ<= 175°C
VGE= 15V
100
GIPD021020131512FSR
Figure 10. Transfer characteristics
Figure 11. Diode VF vs. forward current
IC
150
100
50
0
7
VGE(V)
(A)
13
200
9
11
TJ=175°C
-40°C
25°C
VCE=10V
GIPD021020131522FSR
J
VF
2
1.6
1.2
0.8
20
IF(A)
(V)
2.4
40
TJ= 175°C
60
80
100
120
TJ= 25°C
TJ= -40°C
GIPD021020131534FSR
Figure 12. Normalized VGE(th) vs junction
temperature
Figure 13. Normalized V(BR)CES vs. junction
temperature
VGE(th)
1.1
1.0
0.6
-50
TJ(°C)
(norm)
0
50
100
150
IC= 1mA
VCE= VGE
0.7
0.8
0.9
GIPD021020131540FSR
V(BR)CES
1.1
1.0
0.9
-50
TJ(°C)
(norm)
0
50
100
150
IC= 2mA
GIPD021020131546FSR


Số phần tương tự - STGW60H60DLFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW60H65DF STMICROELECTRONICS-STGW60H65DF Datasheet
1Mb / 13P
   60 A, 650 V field stop trench gate IGBT with very fast diode
STGW60H65DFB STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB Datasheet
1Mb / 19P
   Low thermal resistance
April 2015 Rev 7
STGW60H65DFB STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB Datasheet
689Kb / 21P
   Trench gate field-stop 650 V, 60 A high speed HB series IGBT
Rev 8 - July 2019
STGW60H65DFB-4 STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB-4 Datasheet
556Kb / 15P
   Trench gate field-stop 650 V, 60 A high speed HB series IGBT
DS11665 - Rev 3 - June 2019
STGW60H65DFB STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB_V01 Datasheet
689Kb / 21P
   Trench gate field-stop 650 V, 60 A high speed HB series IGBT
Rev 8 - July 2019
More results

Mô tả tương tự - STGW60H60DLFB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB30H60DFB STMICROELECTRONICS-STGB30H60DFB Datasheet
1Mb / 21P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
October 2015 Rev 2
STGW30H60DFB STMICROELECTRONICS-STGW30H60DFB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
November 2016 Rev 3
STGW40H60DLFB STMICROELECTRONICS-STGW40H60DLFB Datasheet
1Mb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 40 A high speed
March 2014 Rev 4
STGB30H60DLFB STMICROELECTRONICS-STGB30H60DLFB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
July 2014 Rev 2
STGW60H65DFB-4 STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB-4 Datasheet
556Kb / 15P
   Trench gate field-stop 650 V, 60 A high speed HB series IGBT
DS11665 - Rev 3 - June 2019
STGW60H65DFB STMICROELECTRONICS-STGW60H65DFB_V01 Datasheet
689Kb / 21P
   Trench gate field-stop 650 V, 60 A high speed HB series IGBT
Rev 8 - July 2019
STGB30H60DLLFBAG STMICROELECTRONICS-STGB30H60DLLFBAG Datasheet
1,009Kb / 17P
   Automotive-grade trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
October 2016 Rev 1
STGW60V60DF STMICROELECTRONICS-STGW60V60DF Datasheet
1Mb / 16P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 60 A very high speed
STGW60V60DF STMICROELECTRONICS-STGW60V60DF_V01 Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 60 A very high speed
September 2016
STGWT40HP65FB STMICROELECTRONICS-STGWT40HP65FB Datasheet
909Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 40 A high speed
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com