công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGWT40V60DLF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGWT40V60DLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 40 A very high speed
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGWT40V60DLF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STGWT40V60DLF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGWT40V60DLF Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STGW40V60DLF, STGWT40V60DLF
10/17
DocID024212 Rev 4
Figure 23. Thermal data for IGBT
Figure 24. Thermal data for diode
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
tp(s)
10
-2
10
-1
K
0.2
0.05
0.02
0.01
0.1
Zth=k Rthj-c
δ=tp/t
tp
t
Single pulse
δ=0.5
ZthTO2T_B


Số phần tương tự - STGWT40V60DLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGWT40V60DF STMICROELECTRONICS-STGWT40V60DF Datasheet
1Mb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, V series
STGWT40V60DF STMICROELECTRONICS-STGWT40V60DF Datasheet
1Mb / 21P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 40 A very high speed
April 2014 Rev 8
More results

Mô tả tương tự - STGWT40V60DLF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB40V60F STMICROELECTRONICS-STGB40V60F Datasheet
1Mb / 24P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 40 A very high speed
April 2014 Rev 2
STGFW40V60DF STMICROELECTRONICS-STGFW40V60DF Datasheet
1Mb / 21P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 40 A very high speed
April 2014 Rev 8
STGFW20V60DF STMICROELECTRONICS-STGFW20V60DF Datasheet
709Kb / 15P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 20 A very high speed
February 2017 Rev 2
STGW60V60DF STMICROELECTRONICS-STGW60V60DF Datasheet
1Mb / 16P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 60 A very high speed
STGFW30V60F STMICROELECTRONICS-STGFW30V60F Datasheet
1Mb / 19P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 30 A very high speed
April 2014 Rev 4
STGW60V60DF STMICROELECTRONICS-STGW60V60DF_V01 Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 60 A very high speed
September 2016
STGFW80V60F STMICROELECTRONICS-STGFW80V60F Datasheet
1Mb / 19P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 80 A very high speed
May 2014 Rev 1
STGFW30V60DF STMICROELECTRONICS-STGFW30V60DF Datasheet
1Mb / 15P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 30 A very high speed
March 2014 Rev 1
STGFW20V60F STMICROELECTRONICS-STGFW20V60F Datasheet
1Mb / 19P
   600 V, 20 A very high speed trench gate field-stop IGBT
July 2013 Rev 1
STGB20V60F STMICROELECTRONICS-STGB20V60F Datasheet
1Mb / 18P
   600 V, 20 A very high speed trench gate field-stop IGBT
July 2013 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com