công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGWT28IH125DF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGWT28IH125DF
Giải thích chi tiết về linh kiện  1250 V, 30 A IH series trench gate field-stop IGBT
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGWT28IH125DF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STGWT28IH125DF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGWT28IH125DF Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STGW28IH125DF, STGWT28IH125DF
10/17
DocID025268 Rev 2
Figure 21. Thermal impedance for IGBT
Figure 22. Thermal impedance for diode
ZthTO2T_A
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
tp (s)
10
-2
10
-1
K
Single pulse
d=0.5
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2


Số phần tương tự - STGWT28IH125DF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGWT20H60DF STMICROELECTRONICS-STGWT20H60DF Datasheet
1Mb / 17P
   600 V, 20 A high speed trench gate field-stop IGBT
June 2013 Rev 1
STGWT20H65FB STMICROELECTRONICS-STGWT20H65FB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 650 V, 20 A high speed
August 2014 Rev 1
STGWT20IH125DF STMICROELECTRONICS-STGWT20IH125DF Datasheet
1Mb / 17P
   1250 V, 20 A IH series trench gate field-stop IGBT
February 2014 Rev 2
logo
List of Unclassifed Man...
STGWT20V60DF ETC2-STGWT20V60DF Datasheet
2Mb / 23P
   600 V, 20 A very high speed trench gate field-stop IGBT
logo
STMicroelectronics
STGWT20V60DF STMICROELECTRONICS-STGWT20V60DF Datasheet
2Mb / 23P
   Low thermal resistance
June 2013 Rev 3
More results

Mô tả tương tự - STGWT28IH125DF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW20IH125DF STMICROELECTRONICS-STGW20IH125DF Datasheet
1Mb / 17P
   1250 V, 20 A IH series trench gate field-stop IGBT
February 2014 Rev 2
STGW40V60DF STMICROELECTRONICS-STGW40V60DF Datasheet
1Mb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, V series
STGB30H60DF STMICROELECTRONICS-STGB30H60DF Datasheet
1Mb / 24P
   600 V, 30 A high speed trench gate field-stop IGBT
March 2013 Rev 3
logo
ON Semiconductor
FGAF30S65AQ ONSEMI-FGAF30S65AQ Datasheet
302Kb / 9P
   Field Stop Trench IGBT, 30 A, 650 V
June, 2020 - Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FGA3060ADF FAIRCHILD-FGA3060ADF Datasheet
1Mb / 9P
   600 V, 30 A Field Stop Trench IGBT
logo
STMicroelectronics
STGW60H65F STMICROELECTRONICS-STGW60H65F_V01 Datasheet
1Mb / 14P
   60 A, 650 V field stop trench gate IGBT
January 2013
STGB30H60DLFB STMICROELECTRONICS-STGB30H60DLFB Datasheet
1Mb / 20P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
July 2014 Rev 2
STGB30H60DFB STMICROELECTRONICS-STGB30H60DFB Datasheet
1Mb / 21P
   Trench gate field-stop IGBT, HB series 600 V, 30 A high speed
October 2015 Rev 2
STGFW30V60F STMICROELECTRONICS-STGFW30V60F Datasheet
1Mb / 19P
   Trench gate field-stop IGBT, V series 600 V, 30 A very high speed
April 2014 Rev 4
STGW60H65F STMICROELECTRONICS-STGW60H65F Datasheet
1Mb / 12P
   60 A, 650 V field stop trench gate IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com