công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW25H120DF2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW25H120DF2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW25H120DF2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STGW25H120DF2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGW25H120DF2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STGW25H120DF2, STGWA25H120DF2
8/17
DocID023752 Rev 4
Figure 14. Gate charge vs. gate-emitter voltage
Figure 15. Switching loss vs collector current
Figure 16. Switching loss vs gate resistance
Figure 17. Switching loss vs temperature
Figure 18. Switching loss vs collector-emitter
voltage
Figure 19. Switching times vs. collector current


Số phần tương tự - STGW25H120DF2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW25H120F2 STMICROELECTRONICS-STGW25H120F2 Datasheet
957Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
March 2015 Rev 4
More results

Mô tả tương tự - STGW25H120DF2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW25H120F2 STMICROELECTRONICS-STGW25H120F2 Datasheet
957Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
March 2015 Rev 4
STGW15H120DF2 STMICROELECTRONICS-STGW15H120DF2 Datasheet
832Kb / 18P
   Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
March 2015 Rev 5
STGW15H120F2 STMICROELECTRONICS-STGW15H120F2 Datasheet
801Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
April 2015 Rev 5
STGW40H120F2 STMICROELECTRONICS-STGW40H120F2 Datasheet
1,002Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
March 2015 Rev 3
STGW40H120DF2 STMICROELECTRONICS-STGW40H120DF2 Datasheet
821Kb / 17P
   Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
June 2016 Rev 5
logo
Fairchild Semiconductor
FGH25T120SMD FAIRCHILD-FGH25T120SMD Datasheet
308Kb / 9P
   1200 V, 25 A Field Stop Trench IGBT
logo
STMicroelectronics
STG25H120F2D7 STMICROELECTRONICS-STG25H120F2D7 Datasheet
252Kb / 10P
   1200 V, 25 A trench gate field-stop H series IGBT die in D7 packing
May 2015 Rev 1
STGW25S120DF3 STMICROELECTRONICS-STGW25S120DF3 Datasheet
703Kb / 18P
   Trench gate field-stop IGBT, S series 1200 V, 25 A low drop
December 2014 Rev 2
STGW25M120DF3 STMICROELECTRONICS-STGW25M120DF3 Datasheet
1Mb / 18P
   Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 25 A low loss
October 2014 Rev 2
STGB7H60DF STMICROELECTRONICS-STGB7H60DF Datasheet
985Kb / 25P
   Trench gate field-stop IGBT, H series 600 V, 7 A high speed
June 2015 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com