công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW19NC60W bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW19NC60W
Giải thích chi tiết về linh kiện  19 A, 600 V - ultrafast IGBT
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW19NC60W bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STGW19NC60W Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW19NC60W Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
STGW19NC60W
Electrical ratings
DocID12759 Rev 4
3/13
1
Electrical ratings
Table 2: Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCES
Collector-emitter voltage (VGE = 0)
600
V
IC(1)
Continuous collector current at TC = 25 °C
42
A
IC(1)
Continuous collector current at TC = 100 °C
23
A
ICL(2)
Turn-off latching current
30
A
VGE
Gate-emitter voltage
±20
V
PTOT
Total dissipation at TC = 25 °C
140
W
Tstg
Storage temperature range
- 55 to 150
°C
TJ
Operating junction temperature range
Notes:
(1)Calculated according to the iterative formula:
(2)VCLAMP = 80% (VCES), VGE = 15 V, RG = 10 Ω, TJ = 150 °C
Table 3: Thermal data
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rthj-case
Thermal resistance junction-case max
0.9
°C/W
Rthj-amb
Thermal resistance junction-ambient max
50
°C/W


Số phần tương tự - STGW19NC60W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW19NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW19NC60WD Datasheet
312Kb / 15P
   N-channel 600V - 19A - TO-220 - TO-247 Ultra fast PowerMESH??IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGW19NC60W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD Datasheet
511Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD_09 Datasheet
724Kb / 17P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGP35HF60W STMICROELECTRONICS-STGP35HF60W Datasheet
776Kb / 13P
   35 A, 600 V Ultrafast IGBT
STGF35HF60W STMICROELECTRONICS-STGF35HF60W Datasheet
639Kb / 17P
   35 A, 600 V Ultrafast IGBT
July 2012 Rev 3
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
STGP19NC60H STMICROELECTRONICS-STGP19NC60H Datasheet
318Kb / 14P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGF19NC60SD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60SD Datasheet
535Kb / 15P
   20 A, 600 V fast IGBT with Ultrafast diode
November 2010 Rev 4
STGF17NC60SD STMICROELECTRONICS-STGF17NC60SD Datasheet
375Kb / 9P
   17 A, 600 V fast IGBT with Ultrafast diode
STGW35HF60WDI STMICROELECTRONICS-STGW35HF60WDI Datasheet
1Mb / 15P
   35 A, 600 V ultrafast IGBT with low drop diode
August 2011 Rev 3
STGB3HF60HD STMICROELECTRONICS-STGB3HF60HD Datasheet
1Mb / 26P
   4.5 A, 600 V very fast IGBT with Ultrafast diode
September 2016 Rev 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com