công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGP19NC60S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGP19NC60S
Giải thích chi tiết về linh kiện  20 A, 600 V fast IGBT
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGP19NC60S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STGP19NC60S Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGP19NC60S Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
November 2010
Doc ID 13688 Rev 5
1/15
15
STGB19NC60S
STGP19NC60S
20 A, 600 V fast IGBT
Features
Very low on-voltage drop (VCE(sat))
Minimum power losses at 5 kHz in hard
switching
Optimized performance for medium operating
frequencies.
Application
Medium frequency motor drives
Description
This IGBT utilizes the advanced PowerMESH™
process resulting in an excellent trade-off
between switching performance and low on-state
behavior.
Figure 1.
Internal schematic diagram
TO-220
D2PAK
1
3
TAB
1
2
3
TAB
Table 1.
Device summary
Order codes
Marking
Package
Packaging
STGB19NC60ST4
GB19NC60S
D2PAK
Tape and reel
STGP19NC60S
GP19NC60S
TO-220
Tube
www.st.com


Số phần tương tự - STGP19NC60S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGP19NC60S STMICROELECTRONICS-STGP19NC60S Datasheet
289Kb / 14P
   N-channel 600V - 20A - TO-220 Medium frequency PowerMESH IGBT
STGP19NC60SD STMICROELECTRONICS-STGP19NC60SD Datasheet
535Kb / 15P
   20 A, 600 V fast IGBT with Ultrafast diode
November 2010 Rev 4
More results

Mô tả tương tự - STGP19NC60S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGF19NC60SD STMICROELECTRONICS-STGF19NC60SD Datasheet
535Kb / 15P
   20 A, 600 V fast IGBT with Ultrafast diode
November 2010 Rev 4
STGD10NC60SD STMICROELECTRONICS-STGD10NC60SD Datasheet
1Mb / 16P
   10 A, 600 V fast IGBT
June 2010 Rev 2
STGD10NC60S STMICROELECTRONICS-STGD10NC60S Datasheet
1Mb / 18P
   10 A, 600 V fast IGBT
December 2010 Rev 2
STGP30NC60S STMICROELECTRONICS-STGP30NC60S Datasheet
497Kb / 15P
   30 A, 600 V, fast IGBT
November 2010 Rev 5
logo
Fairchild Semiconductor
FGAF20N60SMD FAIRCHILD-FGAF20N60SMD Datasheet
960Kb / 10P
   600 V, 20 A Field Stop IGBT
logo
ON Semiconductor
FGH20N60SFDTU ONSEMI-FGH20N60SFDTU Datasheet
812Kb / 9P
   IGBT - Field Stop 600 V, 20 A
February, 2020 - Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FGH20N60UFD FAIRCHILD-FGH20N60UFD_13 Datasheet
282Kb / 9P
   600 V, 20 A Field Stop IGBT
FGH20N60UFDTU FAIRCHILD-FGH20N60UFDTU Datasheet
282Kb / 9P
   600 V, 20 A Field Stop IGBT
logo
STMicroelectronics
STGW35NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW35NC60WD Datasheet
554Kb / 14P
   40 A, 600 V ultra fast IGBT
November 2008 Rev 2
STGW40NC60WD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60WD_08 Datasheet
377Kb / 14P
   40 A - 600 V - ultra fast IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com