công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FW427IPMR-ACTA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện FW427IPMR-ACTA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mixed-Signal Microcontroller
Download  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

FW427IPMR-ACTA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments FW427IPMR-ACTA Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 61 page
background image
MSP430FW429, MSP430FW428
MSP430FW427, MSP430FW425, MSP430FW423
www.ti.com
SLAS383E – OCTOBER 2003 – REVISED DECEMBER 2013
Memory Organization
Table 5. Memory Organization
MSP430FW423
MSP430FW425
MSP430FW427
MSP430FW428
MSP430FW429
Memory
Size
8KB
16KB
32KB
48KB
60KB
Interrupt vector
Flash
0FFFFh-0FFE0h
0FFFFh-0FFE0h
0FFFFh-0FFE0h
0FFFFh-0FFE0h
0FFFFh-0FFE0h
Code memory
Flash
0FFFFh - 0E000h
0FFFFh-0C000h
0FFFFh-08000h
0FFFFh-04000h
0FFFFh-01100h
Information
Size
256 Byte
256 Byte
256 Byte
256 Byte
256 Byte
memory
010FFh-01000h
010FFh-01000h
010FFh-01000h
010FFh-01000h
010FFh-01000h
Boot memory
Size
1KB
1KB
1KB
1KB
1KB
0FFFh-0C00h
0FFFh-0C00h
0FFFh-0C00h
0FFFh-0C00h
0FFFh-0C00h
RAM
Size
256 Byte
512 Byte
1KB
2KB
2KB
02FFh-0200h
03FFh-0200h
05FFh-0200h
09FFh-0200h
09FFh-0200h
Peripherals
16-bit
01FFh-0100h
01FFh - 0100h
01FFh-0100h
01FFh-0100h
01FFh-0100h
8-bit
0FFh-010h
0FFh-010h
0FFh-010h
0FFh-010h
0FFh-010h
8-bit
0Fh-00h
0Fh-00h
0Fh - 00h
0Fh-00h
0Fh-00h
SFR
Bootstrap Loader (BSL)
The MSP430 bootstrap loader (BSL) enables users to program the flash memory or RAM using a UART serial
interface. Access to the MSP430 memory via the BSL is protected by user-defined password. For complete
description of the features of the BSL and its implementation, see the MSP430 Programming Via the Bootstrap
Loader User's Guide (SLAU319).
BSL FUNCTION
PM PACKAGE PINS
Data Transmit
53 - P1.0
Data Receiver
52 - P1.1
Copyright © 2003–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: MSP430FW429 MSP430FW428 MSP430FW427 MSP430FW425 MSP430FW423


Số phần tương tự - FW427IPMR-ACTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FW4120LC-0.3PF FUTUREWAFER-FW4120LC-0.3PF Datasheet
848Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD array
logo
Taoglas antenna solutio...
FW43BSMAM TAOGLAS-FW43BSMAM Datasheet
1Mb / 12P
   ISM Band 433MHz Flexible Whip Monopole Antenna SMA(M) Straight
logo
Fuji Electric
FW4560 FUJI-FW4560 Datasheet
308Kb / 2P
   Multiservice Provisioning Platform
logo
Taoglas antenna solutio...
FW45BSMAM TAOGLAS-FW45BSMAM Datasheet
1Mb / 13P
   Meteor 450-470MHz Flexible Whip Monopole Antenna SMA(M) Straight
logo
ON Semiconductor
FW4604 ONSEMI-FW4604 Datasheet
147Kb / 7P
   Complementary Dual Power MOSFET
August, 2013
More results

Mô tả tương tự - FW427IPMR-ACTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F41X2 TI-MSP430F41X2 Datasheet
1Mb / 82P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430L092 TI-MSP430L092 Datasheet
691Kb / 44P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430P325 TI-MSP430P325_10 Datasheet
577Kb / 39P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F543X TI-MSP430F543X_1 Datasheet
927Kb / 90P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430X11X TI-MSP430X11X_11 Datasheet
548Kb / 33P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430X461X1 TI-MSP430X461X1_10 Datasheet
1Mb / 95P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F11X TI-MSP430F11X_11 Datasheet
686Kb / 33P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F15X TI-MSP430F15X Datasheet
1Mb / 77P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F22X2 TI-MSP430F22X2 Datasheet
896Kb / 81P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F550X TI-MSP430F550X Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FE42XA TI-MSP430FE42XA_10 Datasheet
874Kb / 47P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com