công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL8N10F7 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL8N10F7
Giải thích chi tiết về linh kiện  High avalanche ruggedness
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL8N10F7 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STL8N10F7 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
DocID025076 Rev 2
7/14
STL8N10F7
Electrical characteristics
14
Figure 8. Static drain-source on-resistance
Figure 9. Normalized on-resistance vs.
temperature
Figure 10. Gate charge vs. gate-source voltage
Figure 11. Capacitance variations
C
1000
100
0
0
20
VDS(V)
(pF)
Ciss
Coss
Crss
40
60
80
AM16114v1
Figure 12. Source-drain diode forward
characteristics


Số phần tương tự - STL8N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL8N10LF3 STMICROELECTRONICS-STL8N10LF3 Datasheet
850Kb / 13P
   N-channel 100 V, 25 mA typ., 7.8 A STripFET III Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
More results

Mô tả tương tự - STL8N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL86N3LLH6AG STMICROELECTRONICS-STL86N3LLH6AG Datasheet
1,009Kb / 16P
   High avalanche ruggedness
February 2015 Rev 3
STL220N6F7 STMICROELECTRONICS-STL220N6F7 Datasheet
744Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
STL8N6F7 STMICROELECTRONICS-STL8N6F7 Datasheet
893Kb / 12P
   High avalanche ruggedness
August 2015 Rev 1
STS30N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STS30N3LLH6 Datasheet
776Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
July 2009 Rev 2
STH170N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH170N8F7-2 Datasheet
823Kb / 15P
   High avalanche ruggedness
STS7P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STS7P4LLF6 Datasheet
396Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
STL4P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL4P3LLH6 Datasheet
766Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
December 2014 Rev 2
STL30P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL30P3LLH6 Datasheet
1Mb / 15P
   High avalanche ruggedness
January 2014 Rev 3
STL110NS3LLH7 STMICROELECTRONICS-STL110NS3LLH7 Datasheet
701Kb / 14P
   High avalanche ruggedness
April 2015 Rev 4
STL140N4F7AG STMICROELECTRONICS-STL140N4F7AG Datasheet
927Kb / 14P
   High avalanche ruggedness
February 2017 Rev 2
STH290N4F6-2AG STMICROELECTRONICS-STH290N4F6-2AG Datasheet
486Kb / 19P
   High avalanche ruggedness
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com