công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL8N10F7 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL8N10F7
Giải thích chi tiết về linh kiện  High avalanche ruggedness
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL8N10F7 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STL8N10F7 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL8N10F7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
Electrical characteristics
STL8N10F7
6/14
DocID025076 Rev 2
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2. Safe operating area
Figure 3. Thermal impedance
Figure 4. Output characteristics
Figure 5. Transfer characteristics
Figure 6. Normalized gate threshold voltage vs.
temperature
Figure 7. Normalized V(BR)DSS vs. temperature


Số phần tương tự - STL8N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL8N10LF3 STMICROELECTRONICS-STL8N10LF3 Datasheet
850Kb / 13P
   N-channel 100 V, 25 mA typ., 7.8 A STripFET III Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
More results

Mô tả tương tự - STL8N10F7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL86N3LLH6AG STMICROELECTRONICS-STL86N3LLH6AG Datasheet
1,009Kb / 16P
   High avalanche ruggedness
February 2015 Rev 3
STL220N6F7 STMICROELECTRONICS-STL220N6F7 Datasheet
744Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
STL8N6F7 STMICROELECTRONICS-STL8N6F7 Datasheet
893Kb / 12P
   High avalanche ruggedness
August 2015 Rev 1
STS30N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STS30N3LLH6 Datasheet
776Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
July 2009 Rev 2
STH170N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH170N8F7-2 Datasheet
823Kb / 15P
   High avalanche ruggedness
STS7P4LLF6 STMICROELECTRONICS-STS7P4LLF6 Datasheet
396Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
STL4P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL4P3LLH6 Datasheet
766Kb / 13P
   High avalanche ruggedness
December 2014 Rev 2
STL30P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL30P3LLH6 Datasheet
1Mb / 15P
   High avalanche ruggedness
January 2014 Rev 3
STL110NS3LLH7 STMICROELECTRONICS-STL110NS3LLH7 Datasheet
701Kb / 14P
   High avalanche ruggedness
April 2015 Rev 4
STL140N4F7AG STMICROELECTRONICS-STL140N4F7AG Datasheet
927Kb / 14P
   High avalanche ruggedness
February 2017 Rev 2
STH290N4F6-2AG STMICROELECTRONICS-STH290N4F6-2AG Datasheet
486Kb / 19P
   High avalanche ruggedness
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com