công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL3NM60N bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STL3NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low input capacitance and gate charge
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STL3NM60N bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STL3NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STL3NM60N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
Test circuits
STL3NM60N
8/13
DocID022795 Rev 2
3
Test circuits
Figure 14. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 15. Gate charge test circuit
Figure 16. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 17. Unclamped inductive load test circuit
Figure 18. Unclamped inductive waveform
Figure 19. Switching time waveform
AM01468v1
VGS
PW
VD
RG
RL
D.U.T.
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01469v1
VDD
47k
Ω
1k
Ω
47k
Ω
2.7k
Ω
1k
Ω
12V
Vi=20V=VGMAX
2200
μF
PW
IG=CONST
100
Ω
100nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
Ω
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100
μH
μF
3.3
1000
μF
VDD
AM01471v1
Vi
Pw
VD
ID
D.U.T.
L
2200
μF
3.3
μF
VDD
AM01472v1
V(BR)DSS
VDD
VDD
VD
IDM
ID
AM01473v1
VDS
ton
tdon
tdoff
toff
tf
tr
90%
10%
10%
0
0
90%
90%
10%
VGS


Số phần tương tự - STL3NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL3N10F7 STMICROELECTRONICS-STL3N10F7 Datasheet
889Kb / 13P
   N-channel enhancement mode
STL3N65M2 STMICROELECTRONICS-STL3N65M2 Datasheet
318Kb / 13P
   N-channel 650 V, 1.6 typ., 2.3 A MDmesh M2 Power MOSFET in a PowerFLAT 3.3x3.3 HV package
May 2022 Rev 4
STL3NK40 STMICROELECTRONICS-STL3NK40 Datasheet
807Kb / 16P
   N-channel 400 V, 4.5 typ., 0.43 A, SuperMESH Power MOSFET in a PowerFLAT 5x5 package
More results

Mô tả tương tự - STL3NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB27NM60ND STMICROELECTRONICS-STB27NM60ND Datasheet
940Kb / 19P
   Low input capacitance and gate charge
STY100NM60N STMICROELECTRONICS-STY100NM60N Datasheet
815Kb / 13P
   Low input capacitance and gate charge
November 2012 Rev 2
F21NM60ND STMICROELECTRONICS-F21NM60ND Datasheet
559Kb / 18P
   Low input capacitance and gate charge
STB43N65M5 STMICROELECTRONICS-STB43N65M5 Datasheet
561Kb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
STL15N65M5 STMICROELECTRONICS-STL15N65M5 Datasheet
1Mb / 16P
   Low gate charge and input capacitance
December 2016 Rev 2
STL38N65M5 STMICROELECTRONICS-STL38N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Low input capacitance and gate charge
STE145N65M5 STMICROELECTRONICS-STE145N65M5 Datasheet
820Kb / 13P
   Low gate charge and input capacitance
November 2015 Rev 2
STB26NM60ND STMICROELECTRONICS-STB26NM60ND Datasheet
1Mb / 23P
   Low input capacitance and gate charge
STB7ANM60N STMICROELECTRONICS-STB7ANM60N Datasheet
1Mb / 20P
   Low input capacitance and gate charge
STFI24NM60N STMICROELECTRONICS-STFI24NM60N Datasheet
804Kb / 12P
   Low input capacitance and gate charge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com