công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH275N8F7-2AG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH275N8F7-2AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  AEC-Q101 qualified
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH275N8F7-2AG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH275N8F7-2AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
STH275N8F7-2AG, STH275N8F7-6AG
Electrical characteristics
DocID027223 Rev 4
5/18
Table 7: Source-drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
Source-drain current
-
180
A
ISDM(1)
Source-drain current
(pulsed)
-
720
A
VSD(2)
Forward on voltage
VGS = 0 V, ISD = 90 A
-
1.2
V
trr
Reverse recovery time
ISD = 180 A, di/dt = 100 A/µs,
VDD = 64 V, Tj = 150 °C
-
78
ns
Qrr
Reverse recovery charge
-
182
nC
IRRM
Reverse recovery current
-
4.7
A
Notes:
(1) Pulse width limited by safe operating area.
(2) Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %.


Số phần tương tự - STH275N8F7-2AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH270N4F3-2 STMICROELECTRONICS-STH270N4F3-2 Datasheet
1,023Kb / 19P
   N-channel 40 V, 1.4 m廓 typ., 180 A STripFET III Power MOSFET
STH270N4F3-2 STMICROELECTRONICS-STH270N4F3-2 Datasheet
1,023Kb / 19P
   N-channel 40 V, 1.4 m廓 typ., 180 A STripFET??III Power MOSFET in H2PAK-2 and H2PAK-6 packages
March 2013 Rev 2
STH270N4F3-6 STMICROELECTRONICS-STH270N4F3-6 Datasheet
1,023Kb / 19P
   N-channel 40 V, 1.4 m廓 typ., 180 A STripFET??III Power MOSFET in H2PAK-2 and H2PAK-6 packages
March 2013 Rev 2
STH270N4F3-6 STMICROELECTRONICS-STH270N4F3-6 Datasheet
1,023Kb / 19P
   N-channel 40 V, 1.4 m廓 typ., 180 A STripFET III Power MOSFET
STH270N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH270N8F7-2 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 80 V, 0.0017 typ., 180 A, STripFET VII DeepGATE Power MOSFETs in H2PAK-2, H2PAK-6 and TO-220
More results

Mô tả tương tự - STH275N8F7-2AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TN3050H-12WY STMICROELECTRONICS-TN3050H-12WY Datasheet
394Kb / 9P
   AEC-Q101 qualified
October 2016 Rev 2
STB100NF04T4 STMICROELECTRONICS-STB100NF04T4 Datasheet
1Mb / 20P
   AEC-Q101 qualified
November 2016 Rev 7
logo
Littelfuse
AQ1006 LITTELFUSE-AQ1006 Datasheet
2Mb / 4P
   AEC-Q101 qualified
AQ1026 LITTELFUSE-AQ1026 Datasheet
2Mb / 4P
   AEC-Q101 qualified
logo
Rohm
YFZVFH27B ROHM-YFZVFH27B Datasheet
1Mb / 9P
   Zener Diode (AEC-Q101 qualified)
YFZVFH18B ROHM-YFZVFH18B Datasheet
1Mb / 9P
   Zener Diode (AEC-Q101 qualified)
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOBS30B65LN AOSMD-AOBS30B65LN Datasheet
488Kb / 7P
   650V, 30A Alpha IGBTTM AEC-Q101 Qualified
Rev.4.0: March 2020
logo
Diodes Incorporated
DMN3008SFG DIODES-DMN3008SFG Datasheet
511Kb / 7P
   Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
DMNH4011SPSQ DIODES-DMNH4011SPSQ Datasheet
552Kb / 7P
   Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
DMP1012UCB9 DIODES-DMP1012UCB9 Datasheet
237Kb / 6P
   Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com