công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH260N6F6-6 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH260N6F6-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low on-resistance
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH260N6F6-6 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STH260N6F6-6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH260N6F6-6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
DocID023411 Rev 2
3/13
STH260N6F6-6
Electrical ratings
13
1
Electrical ratings
Table 2. Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDS
Drain-source voltage
60
V
VGS
Gate-source voltage
± 20
V
ID
Drain current (continuous) at TC = 25 °C
180
A
ID
Drain current (continuous) at TC = 100 °C
180
A
IDM
(1)
1.
Current limited by package.
Drain current (pulsed)
720
A
PTOT
Total dissipation at TC = 25 °C
300
W
Derating factor
2
W/°C
Tstg
Storage temperature
- 55 to 175
°C
Tj
Operating junction temperature
EAS
(2)
2. Starting Tj=25 °C,IAV= 60 A, L = 1.1 mH
Single pulse avalanche energy
900
mJ
Table 3. Thermal data
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rthj-case Thermal resistance junction-case max.
0.5
°C/W
Rthj-pcb
(1)
1.
When mounted on FR-4 board of 1 inch², 2 oz Cu.
Thermal resistance junction-pcb max.
35
°C/W


Số phần tương tự - STH260N6F6-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STH260N6F6-6 ISC-STH260N6F6-6 Datasheet
389Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STH260N6F6-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL6P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL6P3LLH6 Datasheet
578Kb / 15P
   Very low on-resistance
November 2014 Rev 3
STP160N3LL STMICROELECTRONICS-STP160N3LL Datasheet
393Kb / 13P
   Very low on-resistance
June 2015 Rev 3
STP110N8F6 STMICROELECTRONICS-STP110N8F6 Datasheet
557Kb / 13P
   Very low on-resistance
December 2014 Rev 2
STR1P2UH7 STMICROELECTRONICS-STR1P2UH7 Datasheet
613Kb / 12P
   Very low on-resistance
June 2015 Rev 3
STR2P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STR2P3LLH6 Datasheet
547Kb / 12P
   Very low on-resistance
November 2014 Rev 2
STS9P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STS9P3LLH6 Datasheet
602Kb / 13P
   Very low on-resistance
March 2016 Rev 2
STT3P2UH7 STMICROELECTRONICS-STT3P2UH7 Datasheet
563Kb / 13P
   Very low on-resistance
September 2016 Rev 3
STD15P6F6AG STMICROELECTRONICS-STD15P6F6AG Datasheet
643Kb / 15P
   Very low on-resistance
STT7P2UH7 STMICROELECTRONICS-STT7P2UH7 Datasheet
488Kb / 13P
   Very low on-resistance
October 2014 Rev 3
STH175N4F6-2AG STMICROELECTRONICS-STH175N4F6-2AG Datasheet
594Kb / 18P
   Very low on-resistance
February 2015 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com