công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH240N10F7-6 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH240N10F7-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra low on-resistance
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH240N10F7-6 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STH240N10F7-6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH240N10F7-6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
This is information on a product in full production.
July 2014
DocID026115 Rev 2
1/17
STH240N10F7-2,
STH240N10F7-6
N-channel 100 V, 0.002
Ω typ., 180 A STripFET™ F7
Power MOSFETs in H2PAK-2 and H2PAK-6 packages
Datasheet
- production data
Figure 1. Internal schematic diagram
Features
• Ultra low on-resistance
• 100% avalanche tested
Applications
• High current switching applications
Description
These N-channel Power MOSFETs utilize the
STripFET™ F7 technology with an enhanced
trench gate structure that results in very low on-
state resistance, while also reducing internal
capacitance and gate charge for faster and more
efficient switching.
H2PAK-2
1
3
TAB
2
H2PAK-6
1
TAB
7
Order codes
VDS
RDS(on)max.
ID
STH240N10F7-2
100 V
0.0025
180 A
STH240N10F7-6
Table 1. Device summary
Order codes
Marking
Package
Packaging
STH240N10F7-2
240N10F7
H2PAK-2
Tape and reel
STH240N10F7-6
H2PAK-6
www.st.com


Số phần tương tự - STH240N10F7-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH240N75F3-2 STMICROELECTRONICS-STH240N75F3-2 Datasheet
878Kb / 18P
   Conduction losses reduced
July 2012 Rev 2
STH240N75F3-6 STMICROELECTRONICS-STH240N75F3-6 Datasheet
878Kb / 18P
   Conduction losses reduced
July 2012 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STH240N10F7-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010E KERSEMI-IRF1010E Datasheet
786Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF1404S KERSEMI-IRF1404S Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7311 KERSEMI-IRF7311 Datasheet
677Kb / 7P
   Ultra Low On-Resistance
IRFR5505 KERSEMI-IRFR5505 Datasheet
720Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
IRF7751PBF IRF-IRF7751PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com