công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH180N10F3-6 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH180N10F3-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching applications
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH180N10F3-6 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STH180N10F3-6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STH180N10F3-6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Package information
STH180N10F3-6
10/15
DocID022347 Rev 4
Table 8: H²PAK-6 mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
4.30
-
4.80
A1
0.03
0.20
C
1.17
1.37
e
2.34
2.74
e1
4.88
5.28
e2
7.42
7.82
E
0.45
0.60
F
0.50
0.70
H
10.00
10.40
H1
7.40
7.80
L
14.75
15.25
L1
1.27
1.40
L2
4.35
4.95
L3
6.85
7.25
L4
1.5
1.75
M
1.90
2.50
R
0.20
0.60
V
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Số phần tương tự - STH180N10F3-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH180N10F3-2 STMICROELECTRONICS-STH180N10F3-2 Datasheet
957Kb / 15P
   N-channel 100 V, 3.9 milliohm, 180 A, H2PAK-2 STripFET III Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STH180N10F3-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
BC548B FAIRCHILD-BC548B Datasheet
50Kb / 4P
   Switching and Applications Switching and Applications
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8012-H TOSHIBA-TPC8012-H_06 Datasheet
270Kb / 7P
   Switching Regulator Applications Switching Regulator Applications
logo
STMicroelectronics
STW6N90K5 STMICROELECTRONICS-STW6N90K5 Datasheet
729Kb / 12P
   Switching applications
November 2016 Rev 1
logo
Toshiba Semiconductor
2SD1223 TOSHIBA-2SD1223_10 Datasheet
163Kb / 5P
   Switching Applications
logo
Sanyo Semicon Device
2SC4363 SANYO-2SC4363 Datasheet
88Kb / 2P
   Switching Applications
logo
STMicroelectronics
STH6N95K5-2 STMICROELECTRONICS-STH6N95K5-2 Datasheet
711Kb / 17P
   Switching applications
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3900 SANYO-2SC3900 Datasheet
327Kb / 5P
   Switching Applications
logo
Toshiba Semiconductor
2SD2092 TOSHIBA-2SD2092_06 Datasheet
173Kb / 5P
   Switching Applications
SSM4K27CT TOSHIBA-SSM4K27CT Datasheet
203Kb / 5P
   Switching Applications
logo
STMicroelectronics
STL7N6LF3 STMICROELECTRONICS-STL7N6LF3 Datasheet
969Kb / 15P
   Switching applications
February 2017 Rev 4
STB10N95K5 STMICROELECTRONICS-STB10N95K5 Datasheet
1Mb / 22P
   Switching applications
January 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com