công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH175N4F6-6AG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH175N4F6-6AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low on-resistance
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH175N4F6-6AG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH175N4F6-6AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
DocID027534 Rev 1
5/18
STH175N4F6-2AG, STH175N4F6-6AG
Electrical characteristics
18
Table 7. Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
(1)
1.
Limited by package, current allowed by silicon 177 A
Source-drain current
-
120
A
ISDM
(1)
Source-drain current (pulsed)
-
480
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
VGS = 0, ISD = 120 A
-
1.3
V
trr
Reverse recovery time
ISD = 120 A, VDD = 32 V
di/dt = 100 A/µs,
Tj = 25 °C
-36
ns
Qrr
Reverse recovery charge
-
40
nC
IRRM
Reverse recovery current
-
2.3
A


Số phần tương tự - STH175N4F6-6AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH170N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH170N8F7-2 Datasheet
823Kb / 15P
   High avalanche ruggedness
logo
Inchange Semiconductor ...
STH170N8F7-2 ISC-STH170N8F7-2 Datasheet
314Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STH175N4F6-6AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL6P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL6P3LLH6 Datasheet
578Kb / 15P
   Very low on-resistance
November 2014 Rev 3
STP160N3LL STMICROELECTRONICS-STP160N3LL Datasheet
393Kb / 13P
   Very low on-resistance
June 2015 Rev 3
STP110N8F6 STMICROELECTRONICS-STP110N8F6 Datasheet
557Kb / 13P
   Very low on-resistance
December 2014 Rev 2
STR1P2UH7 STMICROELECTRONICS-STR1P2UH7 Datasheet
613Kb / 12P
   Very low on-resistance
June 2015 Rev 3
STR2P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STR2P3LLH6 Datasheet
547Kb / 12P
   Very low on-resistance
November 2014 Rev 2
STS9P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STS9P3LLH6 Datasheet
602Kb / 13P
   Very low on-resistance
March 2016 Rev 2
STT3P2UH7 STMICROELECTRONICS-STT3P2UH7 Datasheet
563Kb / 13P
   Very low on-resistance
September 2016 Rev 3
STH260N6F6-6 STMICROELECTRONICS-STH260N6F6-6 Datasheet
817Kb / 13P
   Very low on-resistance
March 2014 Rev 2
STD15P6F6AG STMICROELECTRONICS-STD15P6F6AG Datasheet
643Kb / 15P
   Very low on-resistance
STT7P2UH7 STMICROELECTRONICS-STT7P2UH7 Datasheet
488Kb / 13P
   Very low on-resistance
October 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com