công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH150N10F7-2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH150N10F7-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 100 V, 0.0034typ., 110 A, STripFET??F7 Power MOSFET in a H2PAK-2 package
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH150N10F7-2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STH150N10F7-2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH150N10F7-2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
DocID025859 Rev 3
5/16
STH150N10F7-2
Electrical characteristics
16
Table 7. Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max. Unit
ISD
Source-drain current
-
110
A
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current (pulsed)
-
440
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%.
Forward on voltage
ISD = 110 A, VGS = 0
-
1.2
V
trr
Reverse recovery time
ISD = 110 A, di/dt = 100 A/µs
VDD = 80 V, TJ=150 °C
(see Figure 15)
-70
ns
Qrr
Reverse recovery charge
-
165
nC
IRRM
Reverse recovery current
-
4.7
A


Số phần tương tự - STH150N10F7-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STH150N10F7-2 ISC-STH150N10F7-2 Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STH150N10F7-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH15810-2 STMICROELECTRONICS-STH15810-2 Datasheet
969Kb / 16P
   N-channel 100 V, 0.0034 Ω typ., 110 A, STripFET™ F7 Power MOSFET in a H2PAK-2 package
August 2014
STH140N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH140N8F7-2 Datasheet
772Kb / 15P
   N-channel 80 V, 3.3 m廓 typ., 90 A STripFET??F7 Power MOSFET in a H2PAK-2 package
October 2014 Rev 2
STP150N10F7AG STMICROELECTRONICS-STP150N10F7AG Datasheet
227Kb / 12P
   Automotive N-channel 100 V, 4.2 m廓 typ., 110 A, STripFET F7 Power MOSFET in a TO-220 package
July 2021
STD30N10F7 STMICROELECTRONICS-STD30N10F7 Datasheet
1Mb / 16P
   N-channel 100 V, 0.02 廓 typ., 32 A STripFET??F7 Power MOSFET in a DPAK package
January 2016 Rev 3
STF150N10F7 STMICROELECTRONICS-STF150N10F7 Datasheet
782Kb / 13P
   N-channel 100 V, 0.0036 廓 typ., 65 A, STripFET??F7 Power MOSFET in a TO-220FP package
August 2014 Rev 2
STP30N10F7 STMICROELECTRONICS-STP30N10F7 Datasheet
1Mb / 13P
   N-channel 100 V, 0.02 廓 typ., 32 A STripFET??F7 Power MOSFET in a TO-220 package
February 2016 Rev 1
STL90N10F7 STMICROELECTRONICS-STL90N10F7 Datasheet
482Kb / 14P
   N-channel 100 V, 0.007 廓 typ., 70 A STripFET??F7 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 package
March 2015 Rev 4
STH110N7F6-2 STMICROELECTRONICS-STH110N7F6-2 Datasheet
912Kb / 17P
   N-channel 68 V, 0.0053 Ω typ.,110 A, STripFET™ F6 Power MOSFET in a H2PAK-2 package
March 2015
STH80N10LF7-2AG STMICROELECTRONICS-STH80N10LF7-2AG Datasheet
626Kb / 14P
   Automotive-grade N-channel 100 V, 7 mΩ typ., 80 A, STripFET™ F7 Power MOSFET in an H2PAK-2 package
DS11708 - Rev 2 - January 2019
STP15810 STMICROELECTRONICS-STP15810 Datasheet
357Kb / 13P
   N-channel 100 V, 0.0036 Ω typ., 110 A, STripFET™ F7 Power MOSFET in a TO-220 package
August 2014
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com