công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH145N8F7-2AG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH145N8F7-2AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive-grade N-channel 80 V, 3.3 m廓 typ., 90 A STripFET??F7 Power MOSFET in a H짼PAK-2 package
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH145N8F7-2AG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
Electrical characteristics
STH145N8F7-2AG
6/16
DocID027933 Rev 1
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2: Safe operating area
Figure 3: Thermal impedance
Figure 4: Output characteristics
Figure 5: Transfer characteristics
Figure 6: Normalized V(BR)DSS vs.
temperature
Figure 7: Static drain-source on resistance
ID
100
10
1
0.1
0.1
1
VDS(V)
10
(A)
Operation in this area is
Limited by max RDS(on)
100µs
1ms
10ms
Tj=175°C
Tc=25°C
Sinlge
pulse
GIPD130920130848MT
K
tp(s)
Single pulse
10
-1
δ= 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
10
-2
10
-2
10
-3
10
-4
10
-5
10
-6
10
-7
10
-1
ID
50
0
0
2
VDS(V)
4
(A)
6
8
100
150
200
4V
6V
7V
VGS= 10V
5V
250
300
GIPD130920130919MT
ID
50
0
0
2
VGS(V)
4
(A)
VDS= 2V
6
8
100
150
200
1
3
5
7
300
9
250
V(BR)DSS
0.98
0.96
0.94
-75
TJ(°C)
25
0
75
125
-25
175
ID= 250µA
1
1.02
1.04
RDS(on)
3.290
20
ID(A)
(mΩ)
VGS= 10V
30
40
50
60
70
80
90
3.295
3.300
3.305
3.310
3.315
GIPD120920131215MT


Số phần tương tự - STH145N8F7-2AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH140N6F7-2 STMICROELECTRONICS-STH140N6F7-2 Datasheet
857Kb / 19P
   High avalanche ruggedness
logo
Inchange Semiconductor ...
STH140N6F7-2 ISC-STH140N6F7-2 Datasheet
314Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STH140N6F7-6 STMICROELECTRONICS-STH140N6F7-6 Datasheet
857Kb / 19P
   High avalanche ruggedness
STH140N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH140N8F7-2 Datasheet
772Kb / 15P
   N-channel 80 V, 3.3 m廓 typ., 90 A STripFET??F7 Power MOSFET in a H2PAK-2 package
October 2014 Rev 2
logo
Inchange Semiconductor ...
STH140N8F7-2 ISC-STH140N8F7-2 Datasheet
314Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STH145N8F7-2AG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH140N8F7-2 STMICROELECTRONICS-STH140N8F7-2 Datasheet
772Kb / 15P
   N-channel 80 V, 3.3 m廓 typ., 90 A STripFET??F7 Power MOSFET in a H2PAK-2 package
October 2014 Rev 2
STL105N8F7AG STMICROELECTRONICS-STL105N8F7AG Datasheet
377Kb / 14P
   Automotive N-channel 80 V, 5.6 m廓 typ., 95 A, STripFET F7 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
Rev 2 - March 2021
STD47N10F7AG STMICROELECTRONICS-STD47N10F7AG Datasheet
801Kb / 16P
   Automotive-grade N-channel 100 V, 12.5 m廓 typ., 45 A, STripFET??F7 Power MOSFET in a DPAK package
February 2017 Rev 3
STH110N10F7-2 STMICROELECTRONICS-STH110N10F7-2 Datasheet
863Kb / 19P
   N-channel 100 V, 4.9 m廓 typ.,110 A, STripFET??F7 Power MOSFETs in H짼PAK-2 and H짼PAK-6 packages
November 2014 Rev 4
STL90N6F7 STMICROELECTRONICS-STL90N6F7 Datasheet
373Kb / 13P
   N-channel 60 V, 0.0046 廓 typ., 90 A STripFET??F7 Power MOSFET in a PowerFLAT??5x6 package
June 2015 Rev 2
STH245N75F3-6 STMICROELECTRONICS-STH245N75F3-6 Datasheet
869Kb / 16P
   Automotive-grade N-channel 75 V, 2.6 m??typ., 180 A STripFET??F3 Power MOSFET in a H짼PAK-6 package
July 2014 Rev 2
STD100N10LF7AG STMICROELECTRONICS-STD100N10LF7AG Datasheet
659Kb / 17P
   Automotive-grade N-channel 100 V, 5 mΩ typ., 80 A STripFET™ F7 Power MOSFET in a DPAK package
June 2016
STP150N10F7AG STMICROELECTRONICS-STP150N10F7AG Datasheet
227Kb / 12P
   Automotive N-channel 100 V, 4.2 m廓 typ., 110 A, STripFET F7 Power MOSFET in a TO-220 package
July 2021
STD140N6F7 STMICROELECTRONICS-STD140N6F7 Datasheet
678Kb / 13P
   N-channel 60 V, 3.1 m(ohm) typ., 80 A STripFET F7 Power MOSFET in a DPAK package
STD134N4F7AG STMICROELECTRONICS-STD134N4F7AG Datasheet
786Kb / 16P
   Automotive-grade N-channel 40 V, 2.5 m typ., 80 A STripFETTM F7 Power MOSFET in a DPAK package
December 2016 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com