công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH110N10F7-2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH110N10F7-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 100 V, 4.9 m廓 typ.,110 A, STripFET??F7 Power MOSFETs in H짼PAK-2 and H짼PAK-6 packages
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH110N10F7-2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STH110N10F7-2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STH110N10F7-2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
STH110N10F7-2, STH110N10F7-6
Electrical characteristics
DocID024027 Rev 4
7/19
Figure 8: Capacitance variations
Figure 9: Normalized gate threshold voltage vs
temperature
Figure 10: Normalized on-resistance vs
temperature
Figure 11: Normalized V(BR)DSS vs temperature
Figure 12: Source-drain diode forward characteristics


Số phần tương tự - STH110N10F7-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STH110N10F7-2 ISC-STH110N10F7-2 Datasheet
313Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STH110N10F7-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH320N4F6-2 STMICROELECTRONICS-STH320N4F6-2 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 40 V, 1.1 m廓 typ., 200 A, H짼PAK-2, H짼PAK-6 STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
February 2013 Rev 1
STH145N8F7-2AG STMICROELECTRONICS-STH145N8F7-2AG Datasheet
677Kb / 16P
   Automotive-grade N-channel 80 V, 3.3 m廓 typ., 90 A STripFET??F7 Power MOSFET in a H짼PAK-2 package
June 2015 Rev 1
STF130N10F3 STMICROELECTRONICS-STF130N10F3 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 100 V, 7.8 m廓 typ., 120 A STripFET?줚II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAKFP, H짼PAK-2 and TO-220 packages
STH260N6F6-2 STMICROELECTRONICS-STH260N6F6-2 Datasheet
730Kb / 14P
   N-channel 60 V, 1.7 m廓 typ., 180 A STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET in H짼PAK-2 package
STH150N10F7-2 STMICROELECTRONICS-STH150N10F7-2 Datasheet
958Kb / 16P
   N-channel 100 V, 0.0034 廓 typ., 110 A, STripFET??F7 Power MOSFET in a H2PAK-2 package
September 2016 Rev 3
STH315N10F7-2 STMICROELECTRONICS-STH315N10F7-2 Datasheet
1Mb / 19P
   Automotive-grade N-channel 100 V, 2.1 m廓 typ., 180 A STripFET??F7 Power MOSFETs
September 2014 Rev 4
STF110N10F7 STMICROELECTRONICS-STF110N10F7 Datasheet
1Mb / 16P
   N-channel 100 V, 5.1 m廓 typ., 110 A, STripFET??VII DeepGATE?? Power MOSFETs in TO-220FP and TO-220 packages
July 2013 Rev 2
STH245N75F3-6 STMICROELECTRONICS-STH245N75F3-6 Datasheet
869Kb / 16P
   Automotive-grade N-channel 75 V, 2.6 m??typ., 180 A STripFET??F3 Power MOSFET in a H짼PAK-6 package
July 2014 Rev 2
STP150N10F7AG STMICROELECTRONICS-STP150N10F7AG Datasheet
227Kb / 12P
   Automotive N-channel 100 V, 4.2 m廓 typ., 110 A, STripFET F7 Power MOSFET in a TO-220 package
July 2021
STH260N4LF7-2 STMICROELECTRONICS-STH260N4LF7-2 Datasheet
598Kb / 17P
   N-channel 40 V, 1.2 mΩ typ., 180 A, STripFET™ F7 Power MOSFETs in H2PAK-2 and H2PAK-6 packages
November 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com