công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH12N120K5-2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH12N120K5-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Worldwide best FOM
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH12N120K5-2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STH12N120K5-2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STH12N120K5-2 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
STH12N120K5-2, STP12N120K5,
STW12N120K5, STWA12N120K5
Test circuits
DocID022133 Rev 4
9/21
3
Test circuits
Figure 17: Switching times test circuit for resistive
load
Figure 18: Gate charge test circuit
Figure 19: Test circuit for inductive load switching
and diode recovery times
Figure 20: Unclamped inductive load test circuit
Figure 21: Unclamped inductive waveform
Figure 22: Switching time waveform
AM01469v 1
VDD
47 k
Ω
1 k
Ω
47 k
Ω
2.7 k
Ω
1 k
Ω
12 V
Vi
≤ VGS
2200 μ F
PW
I G = CONST
100 Ω
100 nF
D.U.T.
VG
AM01470v1
A
D
D.U.T.
S
B
G
25
A
A
B
B
RG
G
FAST
DIODE
D
S
L=100 µH
µF
3.3
1000
µF
VDD
Ω
D.U.T.
V
(BR)DSS
V
DD
V
DD
V
D
I
DM
I
D
AM01472v 1
AM01473v 1
0
V
GS
90%
V
DS
t
on
90%
10%
90%
10%
t
d(on)
t
r
t
t
d(off)
t
f
10%
0
off


Số phần tương tự - STH12N120K5-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STH12N120K5-2AG STMICROELECTRONICS-STH12N120K5-2AG Datasheet
405Kb / 15P
   Automotive-grade N-channel 1200 V, 1.45 Ω typ., 7 A, MDmesh K5 Power MOSFET in an H²PAK‑2 package
Rev 1 - October 2022
More results

Mô tả tương tự - STH12N120K5-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD8N80K5 STMICROELECTRONICS-STD8N80K5 Datasheet
1Mb / 17P
   Worldwide best FOM
March 2013 Rev 2
logo
Infineon Technologies A...
SPN04N60S5 INFINEON-SPN04N60S5_05 Datasheet
4Mb / 10P
   New revolutionary high voltage technology Worldwide best RDS in SOT 223
Rev. 2.2 2005-02-21
SPP20N65C3 INFINEON-SPP20N65C3_07 Datasheet
1Mb / 15P
   New revolutionary high voltage technology Worldwide best RDS(on) in TO 220
Rev. 3.0 2007-08-30
logo
Micrel Semiconductor
MIC3000 MICREL-MIC3000_07 Datasheet
452Kb / 68P
   FOM Management IC
logo
Infineon Technologies A...
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3_07 Datasheet
2Mb / 14P
   New revolutionary high voltage technology Worldwide best RDS(on) in TO 220 Ultra low gate charge
Rev. 3.0 2007-08-30
SPP20N60C3 INFINEON-SPP20N60C3_09 Datasheet
1Mb / 15P
   New revolutionary high voltage technology Worldwide best RDS(on) in TO 220 Ultra low gate charge
Rev.3.1 2009-02-19
SPB12N50C3 INFINEON-SPB12N50C3_05 Datasheet
1Mb / 12P
   New revolutionary high voltage technology Worldwide best RDS(on) in TO 220 Ultra low gate charge
Rev. 2.4 2005-11-07
SPP17N80C3 INFINEON-SPP17N80C3_07 Datasheet
1Mb / 13P
   New revolutionary high voltage technology Worldwide best RDS(on) in TO 220 Ultra low gate charge
Rev. 2.6 2007-08-30
logo
XP Power Limited
AMM XPPOWER-AMM Datasheet
204Kb / 4P
   Worldwide Medical Approvals
logo
Roithner LaserTechnik G...
LFO-14-IP ROITHNER-LFO-14-IP Datasheet
126Kb / 1P
   best source
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com