công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGIPS10K60A2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGIPS10K60A2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Short-circuit rugged IGBT
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGIPS10K60A2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGIPS10K60A2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
Internal block diagram and pin configuration
STGIPS10K60A2
4/18
DocID025667 Rev 3
Figure 2. Pin layout (bottom view)
Table 2. Pin description
Pin
Symbol
Description
1OUTU
High side reference output for U phase
2Vboot U
Bootstrap voltage for U phase
3LINU
Low side logic input for U phase
4HINU
High side logic input for U phase
5VCC
Low voltage power supply
6OUTV
High side reference output for V phase
7Vboot V
Bootstrap voltage for V phase
8
GND
Ground
9LINV
Low side logic input for V phase
10
HINV
High side logic input for V phase
11
OUTW
High side reference output for W phase
12
Vboot W
Bootstrap voltage for W phase
13
LINW
Low side logic input for W phase
14
HINW
High side logic input for W phase
15
T1
NTC thermistor terminal 1
16
T2
NTC thermistor terminal 2
17
NW
Negative DC input for W phase
18
W
W phase output
19
P
Positive DC input
20
NV
Negative DC input for V phase
21
V
V phase output
22
P
Positive DC input
23
NU
Negative DC input for U phase
24
U
U phase output
25
P
Positive DC input


Số phần tương tự - STGIPS10K60A2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGIPS10K60A STMICROELECTRONICS-STGIPS10K60A Datasheet
458Kb / 17P
   IGBT intelligent power module (IPM) 10 A, 600 V, DBC isolated SDIP-25L molded
More results

Mô tả tương tự - STGIPS10K60A2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STEVAL-IHM003V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-IHM003V1 Datasheet
116Kb / 4P
   Inverter stage IGBT short circuit rugged based
STGB19NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60KD Datasheet
586Kb / 17P
   20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB8NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB8NC60KD Datasheet
562Kb / 18P
   600 V - 8 A - short circuit rugged IGBT
STGW30N120KD STMICROELECTRONICS-STGW30N120KD Datasheet
359Kb / 13P
   30 A - 1200 V - short circuit rugged IGBT
STGB30NC60K STMICROELECTRONICS-STGB30NC60K Datasheet
385Kb / 15P
   30 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGB14NC60KD STMICROELECTRONICS-STGB14NC60KD_10 Datasheet
543Kb / 16P
   14 A, 600 V - short-circuit rugged IGBT
STGB19NC60K STMICROELECTRONICS-STGB19NC60K Datasheet
524Kb / 15P
   20 A - 600 V - short circuit rugged IGBT
STGW40NC60KD STMICROELECTRONICS-STGW40NC60KD Datasheet
846Kb / 13P
   600 V, 40 A short-circuit rugged IGBT
STGF14HF60KD STMICROELECTRONICS-STGF14HF60KD Datasheet
412Kb / 12P
   14 A - 600 V - short-circuit rugged IGBT
August 2009
STGP10HF60KD STMICROELECTRONICS-STGP10HF60KD Datasheet
477Kb / 13P
   10 A - 600 V - short-circuit rugged IGBT
February 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com