công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STDA116GKXX bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

tên linh kiện STDA116GKXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Diode Common Anode Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Trang chủ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STDA116GKXX bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

  STDA116GKXX Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STDA116GKXX Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STDA116GKXX Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STDA116GKXX Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
STDA116GKXX
Type
STDA116GK08
STDA116GK12
STDA116GK14
STDA116GK16
STDA116GK18
VRRM
VDRM
V
800
1200
1400
1600
1800
VRSM
VDSM
V
900
1700
1900
1500
1300
Dimensions in mm (1mm=0.0394")
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
Unit
TVJ=TVJM
TC=85oC; 180o sine
180
116
A
TVJ=45oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
2250
2400
2000
2150
A
ITSM, IFSM
TVJ=45oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
25300
23900
20000
19100
A2s
i2dt
(di/dt)cr
150
500
A/us
(dv/dt)cr T
VJ
=TVJM;
VDR=2/3VDRM
RGK= ; method 1 (linear voltage rise)
1000
V/us
PGM
TVJ=TVJM
tp=30us
IT=ITAVM
tp=300us
10
5
W
PGAV
0.5
W
ITRMS, IFRMS
ITAVM, IFAVM
oC
TVJ
TVJM
Tstg
-40...+125
125
-40...+125
VISOL
50/60Hz, RMS
t=1min
IISOL<1mA
t=1s
3000
3600
V~
Md
Mounting torque (M5)
Terminal connection torque (M5)
_
2.5-4.0/22-35
2.5-4.0/22-35
Nm/lb.in.
Weight
78
g
TVJ=TVJM
repetitive, IT=250A
f=50Hz, tp=200us
VD=2/3VDRM
IG=0.45A
non repetitive, IT=ITAVM
diG/dt=0.45A/us
VRGM
10
V
Typical
Thyristor-Diode Common Anode Modules
P1
©2008 SIRECTIFIER All rights reserved,
Tel: +86-519-86800000 Fax: +86-519-88019019 E-mail: sales@sirectifier.com
www.sirectifier.com


Số phần tương tự - STDA116GKXX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vitec Power
STDA100 Vitec-STDA100 Datasheet
399Kb / 2P
   100W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA100-S05 Vitec-STDA100-S05 Datasheet
399Kb / 2P
   100W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA100-S05 Vitec-STDA100-S05 Datasheet
399Kb / 2P
   100W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA100-S06 Vitec-STDA100-S06 Datasheet
399Kb / 2P
   100W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
STDA100-S06 Vitec-STDA100-S06 Datasheet
399Kb / 2P
   100W Desktop Power Supply for I.T. Equipment
More results

Mô tả tương tự - STDA116GKXX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Semiconduct...
STDA165GKXX SIRECTIFIER-STDA165GKXX Datasheet
367Kb / 4P
   Thyristor-Diode Common Anode Modules
logo
List of Unclassifed Man...
STD200 ETC2-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD320 SIRECTIFIER-STD320 Datasheet
337Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD200 SIRECTIFIER-STD200 Datasheet
276Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Global Corp...
SDT70 SIRECT-SDT70 Datasheet
1Mb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STD165 SIRECTIFIER-STD165 Datasheet
484Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD253 SIRECTIFIER-STD253 Datasheet
264Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD116 SIRECTIFIER-STD116 Datasheet
500Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD70 SIRECTIFIER-STD70 Datasheet
486Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
STD27 SIRECTIFIER-STD27 Datasheet
478Kb / 4P
   Thyristor-Diode Modules, Diode-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com