công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STT320GK14BT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

tên linh kiện STT320GK14BT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thyristor-Thyristor Modules
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIRECTIFIER [Sirectifier Semiconductors]
Trang chủ  http://www.sirectifier.com
Logo SIRECTIFIER - Sirectifier Semiconductors

STT320GK14BT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sirectifier Semiconductors

  STT320GK14BT Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Semiconductors STT320GK14BT Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Semiconductors STT320GK14BT Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Semiconductors STT320GK14BT Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
STT320GKXXBT
Thyristor-Thyristor Modules
Type
STT320GK08BT
STT320GK12BT
STT320GK14BT
STT320GK16BT
STT320GK18BT
STT320GK20BT
STT320GK22BT
VRRM
VDRM
V
800
1200
1400
1600
1800
2000
2200
VRSM
VDSM
V
900
1300
1500
1700
1900
2100
2300
Dimensions in mm (1mm=0.0394")
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
Unit
TVJ=TVJM
TC=85oC; 180o sine
520
320
A
TVJ=45oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
9200
10100
8000
8800
A
ITSM, IFSM
TVJ=45oC
t=10ms (50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms (60Hz), sine
TVJ=TVJM
t=10ms(50Hz), sine
VR=0
t=8.3ms(60Hz), sine
423000
423000
320000
321000
A2s
i2dt
(di/dt)cr
100
500
A/us
(dv/dt)cr T
VJ
=TVJM;
VDR=2/3VDRM
RGK= ; method 1 (linear voltage rise)
1000
V/us
PGM
TVJ=TVJM
tp=30us
IT=ITAVM
tp=500us
120
60
W
PGAV
20
W
ITRMS, IFRMS
ITAVM, IFAVM
oC
TVJ
TVJM
Tstg
-40...+140
140
-40...+125
VISOL
50/60Hz, RMS
t=1min
IISOL<1mA
t=1s
3000
3600
V~
Md
Mounting torque (M5)
Terminal connection torque (M8)
_
2.5-5/22-44
12-15/106-132
Nm/lb.in.
Weight
600
g
TVJ=TVJM
repetitive, IT=750A
f=50Hz, tp=200us
VD=2/3VDRM
IG=1A
non repetitive, IT=250A
diG/dt=1A/us
VRGM
10
V
Typical including screws
P1
©2008 SIRECTIFIER All rights reserved,
Tel: +86-519-86800000 Fax: +86-519-88019019 E-mail: sales@sirectifier.com
www.sirectifier.com


Số phần tương tự - STT320GK14BT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STT320GK14 ETC-STT320GK14 Datasheet
339Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320GK14 SIRECTIFIER-STT320GK14 Datasheet
340Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results

Mô tả tương tự - STT320GK14BT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
PSKT96 ETC-PSKT96 Datasheet
99Kb / 2P
   THYRISTOR MODULES THYRISTOR/THYRISTOR MODULES
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT200GKXXB SIRECTIFIER-STT200GKXXB Datasheet
339Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
America Semiconductor, ...
AMS-IRKT250 AMERICASEMI-AMS-IRKT250 Datasheet
1Mb / 2P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
AEGIS SEMICONDUTORES LT...
A3L:70TT.XXI AEGIS-A3L:70TT.XXI Datasheet
376Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:130TT.XXH AEGIS-A3L:130TT.XXH Datasheet
344Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
A3L:210TT.XXH AEGIS-A3L:210TT.XXH Datasheet
368Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
logo
Sirectifier Semiconduct...
STT320 SIRECTIFIER-STT320 Datasheet
340Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT200 SIRECTIFIER-STT200 Datasheet
329Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT181 SIRECTIFIER-STT181 Datasheet
492Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
STT116 SIRECTIFIER-STT116 Datasheet
586Kb / 4P
   Thyristor-Thyristor Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com